công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1407 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1407
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0078ohm, Id=130A??
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1407 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

  IRF1407 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1407 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
IRF1407
www.irf.com
9
L EAD ASSIG N M E NT S
1 - G A T E
2 - D R A IN
3 - S O U R C E
4 - D R A IN
- B -
1 .32 (.05 2)
1 .22 (.04 8)
3X
0.5 5 (.022)
0.4 6 (.018)
2.92 ( .115 )
2.64 ( .104 )
4 .69 (.18 5)
4 .20 (.16 5)
3X
0.93 ( .037 )
0.69 ( .027 )
4.0 6 (.160)
3.5 5 (.140)
1.1 5 (.04 5)
M IN
6.47 (.255)
6.10 (.240)
3 .78 (.14 9)
3 .54 (.13 9)
- A -
10.54 ( .415 )
10.29 ( .405 )
2.87 (.1 13)
2.62 (.1 03)
15.24 ( .600 )
14.84 ( .584 )
14.09 (.555)
13.47 (.530)
3X
1 .40 (.05 5)
1 .15 (.04 5)
2.54 (.1 00)
2X
0.3 6 ( .014 )
M
B
A
M
4
1
2
3
N O T ES:
1 D IM E N S IO N IN G & TO LE R A N C IN G P E R A N S I Y 14.5M , 1 982.
3 O U TLIN E C O N F O R M S TO JE D E C O U TL IN E TO -220 A B .
2 C O N T R O L LIN G D IM E N S IO N : IN C H
4 H E A T S IN K & LE A D M E A S U R E M E N T S D O N O T INCLU D E B URRS .
TO-220AB Part Marking Information
TO-220AB Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the Automotive [Q101] market.
Qualification Standards can be found on IR’s Web site.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.10/01
LOT CODE 1789
ASSEMBLED ON WW 19, 1997
IN THE ASSEMBLY LINE "C"
INTERNATIONAL
RECTIFIER
LOGO
ASSEMBLY
LOT CODE
PART NUMBER
DATE CODE
YEAR 7 = 1997
WEEK 19
LINE C
EXAMPLE:
THIS IS AN IRF1010


Số phần tương tự - IRF1407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1407 ISC-IRF1407 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1407L IRF-IRF1407L Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1407L ISC-IRF1407L Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1407LPBF IRF-IRF1407LPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
logo
Infineon Technologies A...
IRF1407LPbF INFINEON-IRF1407LPbF Datasheet
578Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
2016-5-26
More results

Mô tả tương tự - IRF1407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFP064V IRF-IRFP064V Datasheet
210Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=5.5mohm, Id=130A??
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRF3808 IRF-IRF3808 Datasheet
131Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.007ohm, Id=140A??
IRF1407S IRF-IRF1407S Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
IRFP2907 IRF-IRFP2907 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=4.5mohm, Id=209A??
IRF1607 IRF-IRF1607 Datasheet
234Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0075ohm, Id=142A??
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
IRFP2907PBF IRF-IRFP2907PBF Datasheet
207Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 75V , RDS(on) = 4.5m廓 , ID = 209A)
IRF2807 IRF-IRF2807 Datasheet
207Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Id=82A??
C50IRF IRF-C50IRF Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com