công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1404S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1404S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1404S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF1404S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF1404S/L
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DRIV E R
A
15 V
20V
Fig 12d. Typical Drain-to-Source Voltage
Vs. Avalanche Current
0
20
40
60
80
100
IAV , Avalanche Current ( A)
40
42
44
46
48
50
25
50
75
100
125
150
175
0
200
400
600
800
1000
1200
Starting T , Junction Temperature( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
39A
67A
95A


Số phần tương tự - IRF1404S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1404S ISC-IRF1404S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1404SPBF IRF-IRF1404SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404SPBF KERSEMI-IRF1404SPBF Datasheet
3Mb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF1404S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404 IRF-IRF1404 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1704 IRF-IRF1704 Datasheet
102Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=170A??
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFBA1404P IRF-IRFBA1404P Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=3.7mohm, Id=206A)
IRF7470 IRF-IRF7470 Datasheet
119Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF7471 IRF-IRF7471 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF1104PBF IRF-IRF1104PBF Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 0.009廓 , ID = 100A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRL1404PBF IRF-IRL1404PBF Datasheet
133Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 160A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com