công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1404S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1404S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1404S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF1404S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1404S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF1404S/L
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
10
100
1000
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
159A


Số phần tương tự - IRF1404S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1404S ISC-IRF1404S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1404SPBF IRF-IRF1404SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404SPBF KERSEMI-IRF1404SPBF Datasheet
3Mb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF1404S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404 IRF-IRF1404 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1704 IRF-IRF1704 Datasheet
102Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=170A??
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFBA1404P IRF-IRFBA1404P Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=3.7mohm, Id=206A)
IRF7470 IRF-IRF7470 Datasheet
119Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF7471 IRF-IRF7471 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF1104PBF IRF-IRF1104PBF Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 0.009廓 , ID = 100A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRL1404PBF IRF-IRL1404PBF Datasheet
133Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 160A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com