công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1310NS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1310NS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1310NS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1310NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF1310NS/L
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
T , Case Temperature
( C)
°
C
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Số phần tương tự - IRF1310NS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1310NS KERSEMI-IRF1310NS Datasheet
1Mb / 10P
   Fully Avalanche Rated
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1310NS ISC-IRF1310NS Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF Datasheet
725Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF Datasheet
726Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF_15 Datasheet
726Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Mô tả tương tự - IRF1310NS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1310N IRF-IRF1310N Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRFI1310N IRF-IRFI1310N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=24A)
IRFP150N IRF-IRFP150N Datasheet
135Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.035W, Id=42A)
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310 Datasheet
238Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=23A)
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com