công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1302S bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1302S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=174A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1302S bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF1302S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IRF1302S/IRF1302L
www.irf.com
7
Fig 15. Typical Avalanche Current Vs.Pulsewidth
Fig 16. Maximum Avalanche Energy
Vs. Temperature
Notes on Repetitive Avalanche Curves , Figures 15, 16:
(For further info, see AN-1005 at www.irf.com)
1. Avalanche failures assumption:
Purely a thermal phenomenon and failure occurs at a
temperature far in excess of Tjmax. This is validated for
every part type.
2. Safe operation in Avalanche is allowed as long asTjmax is
not exceeded.
3. Equation below based on circuit and waveforms shown in
Figures 12a, 12b.
4. PD (ave) = Average power dissipation per single
avalanche pulse.
5. BV = Rated breakdown voltage (1.3 factor accounts for
voltage increase during avalanche).
6. Iav = Allowable avalanche current.
7.
∆T = Allowable rise in junction temperature, not to exceed
Tjmax (assumed as 25°C in Figure 15, 16).
tav = Average time in avalanche.
D = Duty cycle in avalanche = tav ·f
ZthJC(D, tav) = Transient thermal resistance, see figure 11)
PD (ave) = 1/2 ( 1.3·BV·Iav) =
DT/ ZthJC
Iav = 2DT/ [1.3·BV·Zth]
EAS (AR) = PD (ave)·tav
1.0E-07
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
1
10
100
1000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs
avalanche
pulsewidth,
tav
assuming
∆ Tj = 25°C due to
avalanche losses
0.01
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
10
60
110
160
210
260
310
360
410
TOP
Single Pulse
BOTTOM 10% Duty Cycle
ID = 104A


Số phần tương tự - IRF1302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1302 IRF-IRF1302 Datasheet
523Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=180A??
IRF1302PBF IRF-IRF1302PBF Datasheet
165Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 180A )
More results

Mô tả tương tự - IRF1302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1302 IRF-IRF1302 Datasheet
523Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=180A??
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRL3102S IRF-IRL3102S Datasheet
90Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013w, Id=61A)
IRL3102 IRF-IRL3102 Datasheet
96Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013ohm, Id=61A)
IRF7204 IRF-IRF7204 Datasheet
145Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-5.3A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com