công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1302S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1302S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=174A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1302S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF1302S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1302S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRF1302S/IRF1302L
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
20
40
60
80
100
0
2
5
7
10
12
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I
=
D
104A
V
= 16V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.2
0.7
1.2
1.7
2.2
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 175
C
J
°
T = 25
C
J
°
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
1
10
100
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec


Số phần tương tự - IRF1302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1302 IRF-IRF1302 Datasheet
523Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=180A??
IRF1302PBF IRF-IRF1302PBF Datasheet
165Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 180A )
More results

Mô tả tương tự - IRF1302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1302 IRF-IRF1302 Datasheet
523Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=4.0mohm, Id=180A??
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRL3102S IRF-IRL3102S Datasheet
90Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013w, Id=61A)
IRL3102 IRF-IRL3102 Datasheet
96Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013ohm, Id=61A)
IRF7204 IRF-IRF7204 Datasheet
145Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-5.3A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com