công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3708 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3708
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency DC-DC Isolated Converters
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3708 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF3708 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708 Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
L E AD AS S IG N M E NT S
1 - G A T E
2 - D R A IN
3 - S O U R C E
4 - D R A IN
- B -
1 .32 ( .05 2 )
1 .22 ( .04 8 )
3X
0.5 5 (.0 2 2 )
0.4 6 (.0 1 8 )
2 .92 ( .11 5 )
2 .64 ( .10 4 )
4.69 ( .1 8 5 )
4.20 ( .1 6 5 )
3X
0.93 ( .0 3 7 )
0.69 ( .0 2 7 )
4 .06 ( .1 6 0 )
3 .55 ( .1 4 0 )
1.15 ( .045 )
M IN
6.47 (.255 )
6.10 (.240 )
3.7 8 (.1 4 9 )
3.5 4 (.1 3 9 )
- A -
10.54 ( .415 )
10.29 ( .405 )
2.87 ( .1 1 3 )
2.62 ( .1 0 3 )
15.24 ( .600 )
14.84 ( .584 )
1 4 .09 ( .5 5 5 )
1 3 .47 ( .5 3 0 )
3X
1.40 (.0 5 5 )
1.15 (.0 4 5 )
2.54 ( .100 )
2X
0.36 ( .0 1 4 )
M
B
A
M
4
1
2
3
NO T E S :
1 D IM E N S IO N IN G & T O L E R A N C IN G P E R A N S I Y 1 4 .5 M , 1 9 8 2 .
3 O U T L IN E C O N F O R M S T O J E D E C O U T L IN E T O -2 2 0 A B .
2 C O N T R O L L IN G D IM E N S IO N : IN C H
4 H E A T S IN K & L E A D M E A S U R E M E N T S D O N O T INCL UD E B URR S.
TO-220AB Part Marking Information
TO-220AB Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
P A RT NU M B E R
IN T E R N A T IO N A L
RE CT IF IE R
L O G O
E XAM PL E : T H IS IS A N IR F 1010
W IT H A S S E M B L Y
L O T C O D E 9 B 1 M
ASS EM BL Y
L O T
C O D E
D A T E CO DE
(Y Y WW)
YY = YEA R
W W = W E E K
9246
IR F 1010
9B
1M
A
IRF3708/3708S/3708L
2014-8-13
www.kersemi.com
7


Số phần tương tự - IRF3708

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3708 ISC-IRF3708 Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3708L IRF-IRF3708L Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRF3708L IRF-IRF3708L Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Mô tả tương tự - IRF3708

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3706CTRR KERSEMI-IRFR3706CTRR Datasheet
3Mb / 10P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters
logo
International Rectifier
IRF3708PBF IRF-IRF3708PBF_15 Datasheet
283Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3704 KERSEMI-IRFR3704 Datasheet
816Kb / 9P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification
logo
International Rectifier
IRFR3706CLPBF IRF-IRFR3706CLPBF Datasheet
263Kb / 11P
   High Frequency Isolated DC-DC
IRF7469TRPBF IRF-IRF7469TRPBF Datasheet
131Kb / 8P
   High Frequency Isolated DC-DC
IRFR3706LPBF IRF-IRFR3706LPBF Datasheet
226Kb / 11P
   High Frequency Isolated DC-DC
IRFU3518-701PBF IRF-IRFU3518-701PBF Datasheet
234Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3518 KERSEMI-IRFR3518 Datasheet
4Mb / 10P
   High frequency DC-DC converters
logo
International Rectifier
IRFS33N15DTRLP IRF-IRFS33N15DTRLP Datasheet
150Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF_15 Datasheet
689Kb / 11P
   HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com