công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1010NL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF1010NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Avalanche Rated
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1010NL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF1010NL Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1010NL Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
20
40
60
80
100
120
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
43A

V
= 11V
DS
V
= 27V
DS
V
= 44V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 175 C
J
°
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec
IRF1010NS/IRF1010NL
2014-8-30
4
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF1010NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1010NL IRF-IRF1010NL Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss = 55 V, Rds(on)=11mohm, Id=85A??
IRF1010NLPBF IRF-IRF1010NLPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010NLPBF IRF-IRF1010NLPBF Datasheet
298Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1010NLPBF IRF-IRF1010NLPBF Datasheet
298Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF1010NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1310NS KERSEMI-IRF1310NS Datasheet
1Mb / 10P
   Fully Avalanche Rated
logo
International Rectifier
IRF3305PBF IRF-IRF3305PBF_15 Datasheet
273Kb / 9P
   FULLY AVALANCHE RATED
IRLRU3410 IRF-IRLRU3410 Datasheet
167Kb / 10P
   Logic Level Gate Drive / Fully Avalanche Rated
AUIRLR024N IRF-AUIRLR024N Datasheet
328Kb / 13P
   Advanced Planar Technology Low On-Resistance Fully Avalanche Rated
logo
Infineon Technologies A...
BSL716SN INFINEON-BSL716SN Datasheet
533Kb / 10P
   Avalanche rated
Rev 2.0 2014-09-30
BSL303SPE INFINEON-BSL303SPE Datasheet
417Kb / 10P
   Avalanche rated
Rev 2.0 2014-11-18
logo
STMicroelectronics
STPS30H60C STMICROELECTRONICS-STPS30H60C Datasheet
281Kb / 11P
   Avalanche rated
March 2007 Rev 2
logo
IXYS Corporation
IXFA60N25X3 IXYS-IXFA60N25X3 Datasheet
272Kb / 6P
   N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Avalanche Rated
logo
Micross Components
FFH50US60S MICROSS-FFH50US60S Datasheet
711Kb / 3P
   Avalanche Energy Rated
logo
NXP Semiconductors
BUK9Y3R0-40E NXP-BUK9Y3R0-40E Datasheet
325Kb / 13P
   Repetitive avalanche rated
12 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com