công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCL101A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện MCL101A
Giải thích chi tiết về linh kiện  30mA Surface Mount Schottky Barrier Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

MCL101A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  MCL101A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD MCL101A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
Figure 1. Reverse Current vs. Reverse Voltage
0.01
0.1
1
10
100
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
VR -Reverse Voltage (V)
16204
Tj= 25 C
Tj= 50 °C
Tj= 75 °C
Tj= 100 °C
Tj= 125 °C
Tj= 150 °C
Figure 2. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
VR -Reverse Voltage (V)
16205
T
j = 25 °C
Figure 3. Forward Current vs. Forward Voltage
0.01
0.10
1.00
10.00
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
VF - Forward Voltage (V)
16206


Số phần tương tự - MCL101A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCL101A VISHAY-MCL101A Datasheet
98Kb / 4P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
Rev. 3, 25-Jun-01
MCL101A VISHAY-MCL101A Datasheet
122Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.3, 07-Mar-06
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MCL101A SEMTECH_ELEC-MCL101A Datasheet
174Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
MCL101A GOOD-ARK-MCL101A Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
Vishay Siliconix
MCL101A VISHAY-MCL101A Datasheet
164Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 05-Aug-10
More results

Mô tả tương tự - MCL101A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
LL101A SUNMATE-LL101A Datasheet
390Kb / 2P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Diode
BAS81 SUNMATE-BAS81 Datasheet
229Kb / 2P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Diode
1S101A SUNMATE-1S101A Datasheet
187Kb / 2P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Frontier Electronics.
ASD751V FRONTIER-ASD751V Datasheet
119Kb / 2P
   30mA Advanced Schottky Barrier Diode (Surface mount small signal type)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS751LV-40 SECOS-SCS751LV-40 Datasheet
208Kb / 2P
   30V , 30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SCS751CS-40T5G WILLAS-SCS751CS-40T5G Datasheet
358Kb / 3P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 40V
SCS751G WILLAS-SCS751G Datasheet
478Kb / 4P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-40V
logo
Frontier Electronics.
ASD751V-LFR FRONTIER-ASD751V-LFR Datasheet
119Kb / 2P
   30mA Advanced Schottky Barrier Diode (Surface mount small signal type)
logo
Formosa MS
FM751V-NL FORMOSA-FM751V-NL Datasheet
469Kb / 7P
   30mA Surface Mount Small Signal Schottky Diode- 40V
FM751V-FL FORMOSA-FM751V-FL Datasheet
107Kb / 7P
   30mA Surface Mount Small Signal Schottky Diode- 40V
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com