công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N0501R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện N0501R
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

N0501R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  N0501R_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp N0501R_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp N0501R_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp N0501R_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp N0501R_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
N0501R
R07DS0724EJ0100
Rev.1.00
Page 3 of 5
Mar 30, 2012
COLLECTOR CURRENT vs.
BASE TO EMITTER VOLTAGE
−0.0001
−0.001
−0.01
−0.1
−1
−10
TA = 125˚C
25˚C
−25˚C
VBE - Base to Emitter Voltage - (V)
0.0
−0.3
−0.6
−0.9
−1.2
VCE =
−6 V
Pulsed
GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs.
COLLECTOR CURRENT
10
100
1000
VCE =
−2 V
−1000
−100
−10
−1
IC - Collector Current - (mA)
OUTPUT CAPACITANCE vs.
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE
1
10
100
−100
−10
−1
−0.1
VCB - Collector to Base Voltage - (V)
IE = 0
f = 1.0 MHz
SWITCHING TIME vs.
COLLECTOR CURRENT
10
100
10000
1000
IC - Collector Current - (mA)
−10
−100
−1000
−10000
VCE =
−10 V
IC = 20IB1 =
−20IB2
PW = 50
μs
ton
tf
tstg


Số phần tương tự - N0501R_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
N0501R-T1-AT RENESAS-N0501R-T1-AT Datasheet
84Kb / 5P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - N0501R_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com