công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD4448 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện MMBD4448
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Switching Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

MMBD4448 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  MMBD4448_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MMBD4448_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
MMBD4448
Surface Mount Switching Diode
A
MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
Reverse Voltage
VR
100
Vdc
Forward Current
IF
250
mAdc
Peak Forward Surge Current
IFM(surge)
500
mAdc
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic
Symbol
Max
Unit
Total Device Dissipation FR– 5 Board(1)
TA = 25°C
Derate above 25
°C
PD
350
1.8
mW
mW/
°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient
RqJA
556
°C/W
Total Device Dissipation
Alumina Substrate,(2) TA = 25°C
Derate above 25
°C
PD
300
2.4
mW
mW/
°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient
RqJA
417
°C/W
Junction and Storage Temperature
TJ, Tstg
– 55 to +150
°C
DEVICE MARKING
MMBD4448 = KA3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Reverse Breakdown Voltage
(IR = 2.5mAdc)
V(BR)
75
Vdc
Reverse Voltage Leakage Current
(VR = 20 Vdc)
(VR = 75 Vdc)
IR
25
5.0
nAdc
mAdc
Diode Capacitance
(VR = 0, f = 1.0 MHz)
CT
4.0
pF
Forward Voltage
(IF = 10 mAdc)
VF
1.0
Vdc
Reverse Recovery Time
(IF = IR = 10 mAdc) (Figure 1)
trr
4.0
ns
1. FR– 5 = 1.0
 0.75  0.062 in.
2. Alumina = 0.4
 0.3  0.024 in. 99.5% alumina.
FEATURES
·
Fast Switching Speed
·
Surface Mount Package Ideally Suited for
Automatic Insertion
·
For General Purpose Switching Applications
·
High Conductance
1
ANODE
3
CATHODE
K
J
C
H
L
B S
G
V
3
1
2
D
Top View
Dim
Min
Max
A
2.800
3.040
B
1.200
1.400
C
0.890
1.110
D
0.370
0.500
G
1.780
2.040
H
0.013
0.100
J
0.085
0.177
K
0.450
0.600
L
0.890
1.020
S
2.100
2.500
V
0.450
0.600
All Dimension in mm
SOT-23
1
2
3
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
01-Jun-2002 Rev. A
Page 1 of 2
RoHS Compliant Product
A suffix of "-C" specifies halogen & lead-free


Số phần tương tự - MMBD4448_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448 WINNERJOIN-MMBD4448_15 Datasheet
119Kb / 1P
   SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
MMBD4448 DIODES-MMBD4448_15 Datasheet
80Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
More results

Mô tả tương tự - MMBD4448_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BAL99 DIODES-BAL99 Datasheet
151Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12009 Rev. 12 - 2
logo
Transys Electronics
BAL99 TRSYS-BAL99 Datasheet
146Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAV23A DIODES-BAV23A_08 Datasheet
126Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30042 Rev. 13 - 2
MMBD2004SW DIODES-MMBD2004SW_08 Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30443 Rev. 6 - 2
logo
Pan Jit International I...
MMBD7000 PANJIT-MMBD7000_09 Datasheet
231Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD7000W PANJIT-MMBD7000W_09 Datasheet
215Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
1SS400G PANJIT-1SS400G_09 Datasheet
265Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS184 BILIN-1SS184 Datasheet
280Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAL99 BILIN-BAL99 Datasheet
175Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS16 BILIN-BAS16 Datasheet
308Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS21 BILIN-BAS21 Datasheet
177Kb / 3P
   Surface mount switching diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com