công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV26E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện BYV26E
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

BYV26E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  BYV26E Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD BYV26E Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2of2
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
AMBIENT TEMPERATURE,
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
NUMBER OF CYCLES AT 50Hz
FIG.1 -- FORWARD DERATING CURVE
FIG.2 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.3 --PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FIG.4 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
0
0.4
0
2 5
50
75
100
125
150
175
0.2
0.6
0.8
1.0
S ingle P ha s e
H a lf W a v e 5 0 HZ
R e sistive o r
In du c tiv e Lo ad
0 .3 7 5 " ( 9 .5 mm ) L e a d L e n g th
0.01
0.1
1.0
2.0
01 . 0
2 . 0
3. 0
4. 0
TJ =25
Pulse W idth=300
µ s
0
1
2
4
20
10
20
50
30
40
10
10 0
40
10ms Single Half
Sine-Wave
0.1
0.2
1
10
2
0.4
4
20
40
100
1
2
4
10
20
40
100
TJ=25
f=1.0MHZ


Số phần tương tự - BYV26E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV26E PHILIPS-BYV26E Datasheet
69Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 May 30
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYV26E LUGUANG-BYV26E Datasheet
172Kb / 2P
   Super Fast Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYV26E NJSEMI-BYV26E Datasheet
159Kb / 2P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BYV26E VISHAY-BYV26E Datasheet
41Kb / 4P
   Very Fast Soft-Recovery Avalanche Rectifier
Rev. 2, 24-Jun-98
BYV26E VISHAY-BYV26E Datasheet
121Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
More results

Mô tả tương tự - BYV26E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MUR105 SUNMATE-MUR105 Datasheet
111Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
BYT43A SUNMATE-BYT43A Datasheet
110Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
BYT41A SUNMATE-BYT41A Datasheet
93Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
SF11 SUNMATE-SF11 Datasheet
107Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier Diodes
11DF1 SUNMATE-11DF1 Datasheet
101Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Ultra-Fast Rectifier
SBYV26C SUNMATE-SBYV26C Datasheet
81Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Ultra Fast Rectifier
11DF3 SUNMATE-11DF3 Datasheet
143Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Ultra-Fast Rectifier
ERA32-01 SUNMATE-ERA32-01 Datasheet
169Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Rectifier
UF100 SUNMATE-UF100 Datasheet
89Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Ultrfast Switching Fast Rectifier
ER301 SUNMATE-ER301 Datasheet
264Kb / 2P
   3.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com