công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP177 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP177
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultraprecision Operational Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP177 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button OP177_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices OP177_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Data Sheet
OP177
Rev. G | Page 7 of 16
VS = ±15V
4
3
2
1
0
–50
0
50
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 12. Input Bias Current vs. Temperature
VS = ±15V
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–50
0
50
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 13. Input Offset Current vs. Temperature
TA = 25°C
VS = ±15V
100
80
60
40
20
0
–20
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
Figure 14. Closed-Loop Response for Various Gain Configurations
TA = 25°C
VS = ±15V
160
140
120
100
80
0.01
0.1
1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
100k
1M
60
40
20
0
Figure 15. Open-Loop Frequency Response
TA = 25°C
150
140
130
120
110
100
80
1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
90
Figure 16. CMRR vs. Frequency
TA = 25°C
130
120
110
100
90
80
60
0.1
1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
70
Figure 17. PSRR vs. Frequency


Số phần tương tự - OP177_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP177AZ AD-OP177AZ Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
OP177BRC/883 AD-OP177BRC/883 Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
OP177BZ AD-OP177BZ Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
OP177EZ AD-OP177EZ Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
OP177FP AD-OP177FP Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
More results

Mô tả tương tự - OP177_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP177 AD-OP177_06 Datasheet
337Kb / 16P
   Ultraprecision Operational Amplifier
Rev. E
OP177 AD-OP177 Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
ADR423 AD-ADR423_15 Datasheet
459Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Rev. J
logo
National Semiconductor ...
LM725 NSC-LM725 Datasheet
495Kb / 11P
   Operational Amplifier
logo
SG Micro Corp
SGM8142 SGMICRO-SGM8142 Datasheet
291Kb / 10P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
RH101A LINER-RH101A_15 Datasheet
142Kb / 2P
   Operational Amplifier
RH07 LINER-RH07 Datasheet
113Kb / 4P
   Operational Amplifier
logo
Siemens Semiconductor G...
TCA321 SIEMENS-TCA321 Datasheet
739Kb / 5P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
OP-05 LINER-OP-05 Datasheet
520Kb / 8P
   Operational Amplifier
RH108A LINER-RH108A Datasheet
141Kb / 4P
   Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com