công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXRS150 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXRS150
Giải thích chi tiết về linh kiện  150/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS150 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADXRS150_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS150_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ADXRS150
Rev. B | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
AGND
TEMP
ST2
ST1
PGND
AVCC
CP1
CP2
CP4
RATEOUT
GF
E
D
C
B
A
7
6
5
4
3
2
1
CP5
CP3
PDD
CMID
SUMJ
2.5V
Figure 3. BGA-32 (Bottom View)
Table 3. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
6D, 7D
CP5
HV Filter Capacitor—47 nF
6A, 7B
CP4
6C, 7C
CP3
Charge Pump Capacitor—22 nF
Charge Pump Capacitor—22 nF
5A, 5B
CP1
4A, 4B
CP2
Charge Pump Capacitor—22 nF
Charge Pump Capacitor—22 nF
3A, 3B
AVCC
+ Analog Supply
1B, 2A
RATEOUT
Rate Signal Output
1C, 2C
SUMJ
Output Amp Summing Junction
1D, 2D
CMID
HF Filter Capacitor—100 nF
1E, 2E
2.5V
2.5 V Precision Reference
1F, 2G
AGND
Analog Supply Return
3F, 3G
TEMP
Temperature Voltage Output
4F, 4G
ST2
Self-Test for Sensor 2
5F, 5G
ST1
Self-Test for Sensor 1
6G, 7F
PGND
Charge Pump Supply Return
6E, 7E
PDD
+ Charge Pump Supply


Số phần tương tự - ADXRS150_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS150ABG AD-ADXRS150ABG Datasheet
697Kb / 12P
   짹150째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. A
ADXRS150ABG-REEL AD-ADXRS150ABG-REEL Datasheet
697Kb / 12P
   짹150째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. A
ADXRS150EB AD-ADXRS150EB Datasheet
81Kb / 1P
   150/s Single Chip Rate Gyro Evaluation Board
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADXRS150_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS401 AD-ADXRS401_15 Datasheet
410Kb / 12P
   75/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
ADXRS300 AD-ADXRS300 Datasheet
399Kb / 8P
   짹300째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. A
ADXRS401 AD-ADXRS401 Datasheet
311Kb / 12P
   -75/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. 0
ADXRS150 AD-ADXRS150 Datasheet
697Kb / 12P
   짹150째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. A
AD22304 AD-AD22304 Datasheet
530Kb / 12P
   짹80째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Rev. 0-Preliminary
ADXRS300 AD-ADXRS300_15 Datasheet
194Kb / 8P
   300/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
ADXRS614 AD-ADXRS614_15 Datasheet
550Kb / 12P
   50/s Yaw Rate Gyro
ADXRS624 AD-ADXRS624 Datasheet
531Kb / 12P
   짹50째/s Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS614 AD-ADXRS614 Datasheet
746Kb / 12P
   짹50째/s Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS624BBGZ AD-ADXRS624BBGZ Datasheet
547Kb / 12P
   50,-50/s Yaw Rate Gyro
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com