công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL203 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL203
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL203 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADXL203_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL203_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADXL103/ADXL203
Data Sheet
Rev. E | Page 8 of 16
0
45
20
25
30
35
40
15
10
5
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 15. X-Axis Self-Test Response at 25°C
TEMPERATURE (°C)
0.50
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.85
0.90
Figure 16. Self-Test Response vs. Temperature
0
45
20
25
30
35
40
15
10
5
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 17. Y-Axis Self-Test Response at 25°C
0
80
70
60
50
40
30
20
10
90
100
CURRENT (µA)
3V
5V
Figure 18. Supply Current at 25°C


Số phần tương tự - ADXL203_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL203CE AD-ADXL203CE Datasheet
618Kb / 16P
   Precision 1.7g, -1.7g, 5g, -5g, 18g, -18g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
REV. D
ADXL203CE-REEL AD-ADXL203CE-REEL Datasheet
618Kb / 16P
   Precision 1.7g, -1.7g, 5g, -5g, 18g, -18g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
REV. D
ADXL203CE-REEL1 AD-ADXL203CE-REEL1 Datasheet
438Kb / 12P
   Precision 짹1.7 g Single/Dual Axis Accelerometer
REV. 0
ADXL203CE1 AD-ADXL203CE1 Datasheet
438Kb / 12P
   Precision 짹1.7 g Single/Dual Axis Accelerometer
REV. 0
ADXL203EB AD-ADXL203EB Datasheet
618Kb / 16P
   Precision 1.7g, -1.7g, 5g, -5g, 18g, -18g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
REV. D
More results

Mô tả tương tự - ADXL203_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL103 AD-ADXL103_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Rev. E
ADXL206 AD-ADXL206 Datasheet
427Kb / 12P
   Precision, 짹5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
REV. 0
AD22293Z AD-AD22293Z Datasheet
618Kb / 16P
   Precision 짹1.7 g, 짹5 g, 짹18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS짰 Accelerometer
REV. D
ADXL103 AD-ADXL103 Datasheet
438Kb / 12P
   Precision 짹1.7 g Single/Dual Axis Accelerometer
REV. 0
ADXL105 AD-ADXL105_15 Datasheet
703Kb / 8P
   High Accuracy 1 g to 5 g Single Axis iMEMS Accelerometer with Analog Input
REV. A
ADXL204 AD-ADXL204 Datasheet
569Kb / 12P
   Precisionc -1.7 g Single-/Dual-Axis i MEMS Accelerometer
REV. A
AD22301 AD-AD22301 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS ccelerometers
REV. B
ADXL278 AD-ADXL278_15 Datasheet
169Kb / 12P
   Dual-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
ADXL193 AD-ADXL193_15 Datasheet
154Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. B
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
190Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com