công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL105 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL105
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Accuracy 1 g to 5 g Single Axis iMEMS Accelerometer with Analog Input
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL105 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADXL105_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL105_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
REV. A
ADXL105
–4–
–Typical Performance Characteristics
TEMPERATURE – C
120
–120
–50
100
050
30
0
90
60
–30
–60
–90
Figure 2. Typical 0 g Shift vs. Temperature*
TEMPERATURE – C
5
–2
–50
100
050
2
1
4
3
0
–1
Figure 3. Typical Sensitivity Shift vs. Temperature*
OUTPUT – V
20
6
0
2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8
18
8
4
2
14
10
16
12
Figure 4. 0 g Output Distribution*
SENSITIVITY – V/
g
25
0
0.242
0.260
0.244
0.246 0.248 0.250 0.252 0.254
0.258
10
5
20
15
0.256
Figure 5. Sensitivity Distribution*
SUPPLY VOLTAGE
2.5
0
2.7
5.5
3.3
4
1
0.5
2
1.5
5
Figure 6. Typical Supply Current vs. Supply Voltage
FREQUENCY – Hz
–6
–18
100
100000
–12
10000
1000
12
–0
–6
18
Figure 7. Noise Graph
*Data from several characterization lots.


Số phần tương tự - ADXL105_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL105AQC AD-ADXL105AQC Datasheet
258Kb / 8P
   High Accuracy 61 g to 65 g Single Axis iMEMS Accelerometer with Analog Input
REV. A
ADXL105EM-1 AD-ADXL105EM-1 Datasheet
169Kb / 2P
   ADXL105/ADXL150/ADXL250/ADXL190 Evaluation Modules
REV. C
ADXL105EM-3 AD-ADXL105EM-3 Datasheet
169Kb / 2P
   ADXL105/ADXL150/ADXL250/ADXL190 Evaluation Modules
REV. C
ADXL105JQC AD-ADXL105JQC Datasheet
258Kb / 8P
   High Accuracy 61 g to 65 g Single Axis iMEMS Accelerometer with Analog Input
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADXL105_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL105 AD-ADXL105 Datasheet
258Kb / 8P
   High Accuracy 61 g to 65 g Single Axis iMEMS Accelerometer with Analog Input
REV. A
ADXL203 AD-ADXL203_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
ADXL103 AD-ADXL103_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Rev. E
AD22301 AD-AD22301 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS ccelerometers
REV. B
ADXL193 AD-ADXL193_15 Datasheet
154Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. B
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
190Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL193 AD-ADXL193 Datasheet
180Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL78 AD-ADXL78_15 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
Rev. B
ADXL180 AD-ADXL180 Datasheet
865Kb / 56P
   Configurable, High g, iMEMS Accelerometer
REV. 0
ADXL206 AD-ADXL206 Datasheet
427Kb / 12P
   Precision, 짹5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com