công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL78 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL78
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL78 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADXL78_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL78_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ADXL78
Rev. B | Page 6 of 12
tP
tL
t25°C TO PEAK
tS
PREHEAT
CRITICAL ZONE
TL TO TP
TIME
RAMP-DOWN
RAMP-UP
TSMIN
TSMAX
TP
TL
Figure 3. Recommended Soldering Profile
Table 4. Recommended Soldering Profile
Profile Feature
Sn63/Pb37
Pb-Free
AVERAGE RAMP RATE (TL TO TP)
3°C/s max
3°C/s max
PREHEAT
Minimum Temperature (TSMIN)
100°C
150°C
Maximum Temperature (TSMAX)
150°C
200°C
TIME (TSMIN TO TSMAX), tS
60 s − 120 s
60 s − 150 s
TSMAX TO TL
Ramp-Up Rate
3°C/s
3°C/s
TIME MAINTAINED ABOVE LIQUIDOUS (TL)
Liquidous Temperature (TL)
183°C
217°C
Time (tL)
60 s − 150 s
60 s − 150 s
PEAK TEMPERATURE (TP)
240°C + 0°C/−5°C
260°C + 0°C/−5°C
TIME WITHIN 5°C OF ACTUAL PEAK TEMPERATURE (tP)
10 s − 30 s
20 s − 40 s
RAMP-DOWN RATE
6°C/s max
6°C/s max
TIME 25°C TO PEAK TEMPERATURE
6 min max
8 min max
EARTH'S SURFACE
XXXXX
XXXX
22280
PIN 8
XOUT = 2.462V
XOUT = 2.500V
XOUT = 2.500V
XOUT = 2.538V
XOUT = 2.500V
Figure 4. Output Response vs. Orientation


Số phần tương tự - ADXL78_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
190Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS ccelerometers
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADXL78_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL78 AD-ADXL78 Datasheet
190Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL193 AD-ADXL193 Datasheet
180Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. A
ADXL193 AD-ADXL193_15 Datasheet
154Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
REV. B
ADXL278 AD-ADXL278_15 Datasheet
169Kb / 12P
   Dual-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
AD22301 AD-AD22301 Datasheet
171Kb / 12P
   Single-Axis, High-g, iMEMS ccelerometers
REV. B
ADXL150 AD-ADXL150 Datasheet
341Kb / 15P
   -5 g to -50 g, Low Noise, Low Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
REV. 0
ADXL202 AD-ADXL202 Datasheet
124Kb / 11P
   Low Cost -2 g/-10 g Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
REV. B
ADXL278 AD-ADXL278 Datasheet
196Kb / 12P
   Dual-Axis, High-g, MEMS Accelerometers
REV. A
ADXL203 AD-ADXL203_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
ADXL103 AD-ADXL103_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com