công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCPA94 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện BCPA94
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Plastic Encapsulated Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BCPA94 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BCPA94_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BCPA94_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
BCPA94
-0.2A , -400V
PNP Plastic Encapsulated Transistor
03-Nov-2012 Rev. C
Page 1 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.

Base

Emitter
Collector

RoHS Compliant Product
A suffix of “-C” specifies halogen & lead-free
FEATURE
Excellent hFE Linearity
PACKAGE INFORMATION
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
-400
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
-400
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
-5
V
Collector Current - Continuous
IC
-200
mA
Collector Power Dissipation
PC
500
mW
Junction, Storage Temperature
TJ, TSTG
150, -55~150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Collector to Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
-400
-
-
V
IC= -100μA, IE=0
Collector to Emitter Breakdown Voltage
V(BR)CEO
-400
-
-
V
IC= -1mA, IB=0
Emitter to Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
-5
-
-
V
IE= -100μA, IC=0
Collector Cut-Off Current
ICBO
-
-
-0.1
μA
VCB= -400V, IE=0
Collector Cut-Off Current
ICEO
-
-
-5
μA
VCE= -400V, IB=0
Emitter Cut-Off Current
IEBO
-
-
-0.1
μA
VEB= -4V, IC=0
hFE (1)
80
-
300
VCE= -10V, IC= -10mA
hFE (2)
70
-
-
VCE= -10V, IC= -1mA
hFE (3)
60
-
-
VCE= -10V, IC= -100mA
DC Current Gain
hFE (4)
80
-
-
VCE= -10V, IC= -50mA
VCE(sat) (1)
-
-
-0.2
V
IC= -10mA, IB= -1mA
Collector to Emitter Saturation Voltage
VCE(sat) (2)
-
-
-0.3
V
IC= -50mA, IB= -5mA
Base to Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)
-
-
-0.75
V
IC= -10mA, IB= -1mA
Transition Frequency
fT
50
-
-
MHz
VCE= -20V, IC= -10mA, f=30MHz
Package
MPQ
Leader Size
SOT-89
1K
7 inch
SOT-89
Millimeter
Millimeter
REF.
Min.
Max.
REF.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
G
0.40
0.58
B
3.94
4.25
H
1.50 TYP
C
1.40
1.60
J
3.00 TYP
D
2.25
2.60
K
0.32
0.52
E
1.50
1.85
L
0.35
0.44
F
0.89
1.20
A
E
C
D
B
K
H
F
G
L
J
1
2
3
4


Số phần tương tự - BCPA94_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCPA94 SECOS-BCPA94 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BCPA94_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA733 SECOS-2SA733_11 Datasheet
420Kb / 2P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
2SA844 SECOS-2SA844 Datasheet
83Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
2SA1300 SECOS-2SA1300 Datasheet
401Kb / 2P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
2SB1068 SECOS-2SB1068 Datasheet
84Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
A1015 SECOS-A1015 Datasheet
449Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulated Transistor
2SA1013 SECOS-2SA1013 Datasheet
375Kb / 2P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
2N4402 SECOS-2N4402 Datasheet
109Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
2SB1184 SECOS-2SB1184 Datasheet
76Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
KTA1266 SECOS-KTA1266 Datasheet
69Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
A1015 SECOS-A1015_15 Datasheet
449Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulated Transistor
B772S SECOS-B772S_15 Datasheet
352Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulated Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com