công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YSUM3311P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện YSUM3311P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSUM3311P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSUM3311P Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSUM3311P Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSUM3311P Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DATA SHEET
SEMICONDUCTOR
http://www.yeashin.com
1
REV.03 20140320
YSUM3311P
H
APPLICATIONS
◆ Cell Phone Handsets and Accessories
◆ Microprocessor based equipment
◆ Personal Digital Assistants (PDA’s)
◆ Notebooks, Desktops, and Servers
◆ Portable Instrumentation
◆ Peripherals
◆ Pagers
IEC COMPATIBILITY
◆ IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
◆ IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ηs)
FEATURES
◆ 90 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20µs)
◆ Protects one bi-directional I/O line
◆ Low clamping voltage
◆ Working voltages : 3.3V
◆ Low leakage current
MECHANICAL CHARACTERISTICS
◆ DFN1006 (1.0x0.6x0.5mm) Package
◆ Molding Compound Flammability Rating : UL 94V-O
◆ Weight 0.5 Millgrams (Approximate)
◆ Quantity Per Reel : 10,000pcs
◆ Reel Size : 7 inch
◆ Lead Finish : Lead Free
DFN1006
PIN CONFIGURATION
LOW VOLTAGE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
AND LATCH-UP PROTECTION


Số phần tương tự - YSUM3311P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yea Shin Technology Co....
YSULC0502T3 YEASHIN-YSULC0502T3 Datasheet
768Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array
YSULCXX04P10 YEASHIN-YSULCXX04P10 Datasheet
1Mb / 4P
   DEVICE CHARACTERISTICS
YSULCXXDT3 YEASHIN-YSULCXXDT3 Datasheet
188Kb / 3P
   ULTRA LOW CAPACITANCE
YSUSB2 YEASHIN-YSUSB2 Datasheet
858Kb / 3P
   LOW CAPACITANCE
YSUSB2.0-5 YEASHIN-YSUSB2.0-5 Datasheet
858Kb / 3P
   LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
More results

Mô tả tương tự - YSUM3311P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ESD1811CDN LEIDITECH-ESD1811CDN Datasheet
2Mb / 6P
   LOW VOLTAGE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
ESD2511CDN LEIDITECH-ESD2511CDN Datasheet
516Kb / 4P
   LOW VOLTAGE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
logo
Diodes Incorporated
DESD3V3S1BLP3 DIODES-DESD3V3S1BLP3 Datasheet
209Kb / 5P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D12V0L1B2LP DIODES-D12V0L1B2LP Datasheet
262Kb / 5P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D5V0L1B2T-7 DIODES-D5V0L1B2T-7 Datasheet
106Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D8V0L1B2LP3 DIODES-D8V0L1B2LP3 Datasheet
379Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
DESD3V3Z1BCSF DIODES-DESD3V3Z1BCSF Datasheet
446Kb / 5P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D5V0L1B2WS DIODES-D5V0L1B2WS Datasheet
102Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D5V0L1B2LP-7B DIODES-D5V0L1B2LP-7B Datasheet
101Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
D5V0L1B2TQ DIODES-D5V0L1B2TQ Datasheet
314Kb / 5P
   LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
November 2019 Rev. 1 - 2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com