công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YSSRV05-4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện YSSRV05-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance TVS Diode Array
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

YSSRV05-4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  YSSRV05-4 Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSSRV05-4 Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd YSSRV05-4 Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DATA SHEET
SEMICONDUCTOR
YSSRV05-4
/RZ &DSDFLWDQFH 796 'LRGH $UUD\
APPLICATIONS
USB Power and Data Line Protection
High Definition Multi-Media Interface (HDMI)
Monitors and Flat Panel Displays
Digital Visual Interface (DVI)
Notebook Computers
Set Top Box
Projection TV
IEC COMPATIBILITY
IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50
s)
IEC61000-4-5 (Lightning) 2A (8/20 s)
FEATURES
300 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20 s)
Protects four I/O lines and one Vcc line
Low clamping voltage
Working voltages : 5V
Low leakage current
MECHANICAL CHARACTERISTICS
SOT-26 Package
Molding Compound Flammability Rating : UL 94V-O
Weight 16 Millgrams (Approximate)
Quantity Per Reel : 3,000pcs
Reel Size : 7 inch
Lead Finish : Lead Free
SOT-26
PIN CONFIGURATION
http://www.yeashin.com
1
REV.03 20121103
H


Số phần tương tự - YSSRV05-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yea Shin Technology Co....
YSSR05 YEASHIN-YSSR05 Datasheet
913Kb / 3P
   LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
More results

Mô tả tương tự - YSSRV05-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XBP1001 TOREX-XBP1001 Datasheet
183Kb / 5P
   Low Capacitance TVS Diode Array
XBP1004 TOREX-XBP1004 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Yea Shin Technology Co....
YSULC0502T3 YEASHIN-YSULC0502T3 Datasheet
768Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LC05CD LEIDITECH-LC05CD Datasheet
145Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Torex Semiconductor
XBP14E5UFN-G TOREX-XBP14E5UFN-G Datasheet
187Kb / 6P
   Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Yea Shin Technology Co....
YSBLCXXC YEASHIN-YSBLCXXC Datasheet
1Mb / 10P
   LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
YSBLC03C YEASHIN-YSBLC03C Datasheet
1Mb / 4P
   LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
YSBLC08C YEASHIN-YSBLC08C Datasheet
1Mb / 4P
   LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
logo
E-CMOS Corporation
ECGLBXXCG E-CMOS-ECGLBXXCG Datasheet
242Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Semtech Corporation
SRV08-4 SEMTECH-SRV08-4 Datasheet
503Kb / 7P
   Low Capacitance TVS Diode Array
SRDA3.3-4 SEMTECH-SRDA3.3-4_03 Datasheet
259Kb / 10P
   Low Capacitance TVS Diode Array
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com