công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR821 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power, Precision Reference and Op Amp
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR821 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADR821_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR821_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
ADR821/ADR827
Rev. 0 | Page 10 of 20
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
V+ 1
R1 2
GND 3
NC 4
V– 5
AMP_OUT
10
R2
9
+IN
8
–IN
7
REF_OUT
6
ADR821/
ADR827
TOP VIEW
(Not to Scale)
NC = NO CONNECT
Figure 2. Pin Configuration
Table 10. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
V+
Input Voltage of the Reference/Positive Supply of the Amplifier
2
R1
Resistance Tied to Positive Input of the Amplifier
3
GND
Ground
4
NC
Do Not Connect Any External Components to This Pin
5
V−
Negative Supply of the Amplifier
6
REF_OUT
Output Voltage of the Reference
7
+IN
Positive Input of the Amplifier
8
−IN
Negative Input of the Amplifier
9
R2
Resistance Tied to Positive Input of the Amplifier
10
AMP_OUT
Output Pin of the Amplifier


Số phần tương tự - ADR821_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR821ARMZ AD-ADR821ARMZ Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
ADR821ARMZ-R21 AD-ADR821ARMZ-R21 Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
ADR821ARMZ-REEL71 AD-ADR821ARMZ-REEL71 Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
ADR821BRMZ AD-ADR821BRMZ Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
ADR821BRMZ-R21 AD-ADR821BRMZ-R21 Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADR821_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR821 AD-ADR821 Datasheet
611Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
REV. 0
ADR827 AD-ADR827_15 Datasheet
612Kb / 20P
   Low Power, Precision Reference and Op Amp
Rev. 0
logo
Linear Technology
LM10 LINER-LM10 Datasheet
786Kb / 16P
   Low Power Op Amp and Reference
LM10 LINER-LM10_15 Datasheet
783Kb / 16P
   Low Power Op Amp and Reference
logo
Analog Devices
AD548SH AD-AD548SH Datasheet
221Kb / 12P
   Precision, Low Power BiFET Op Amp
REV. D
AD548 AD-AD548_02 Datasheet
221Kb / 12P
   Precision, Low Power BiFET Op Amp
REV. D
AD548KNZ AD-AD548KNZ Datasheet
221Kb / 12P
   Precision, Low Power BiFET Op Amp
REV. D
AD548 AD-AD548 Datasheet
198Kb / 8P
   Precision, Low Power BiFET Op Amp
REV. B
AD548 AD-AD548_15 Datasheet
221Kb / 12P
   Precision, Low Power BiFET Op Amp
REV. D
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN958 CONSONANCE-CN958 Datasheet
190Kb / 7P
   Low-Power, Single-Supply Op Amp Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com