công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1306 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SD1306
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD1306 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SD1306_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SD1306_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2SD1306
Preliminary
R07DS0280EJ0400 Rev.4.00
Page 4 of 6
Jan 10, 2014
220
200
10
100
50
5
Collector Current IC (mA)
1,000
500
200
100
50
20
10
Gain Bandwidth Product vs.
Collector Current
VCE = 1 V
100
30
10
3
1
Collector to Base Voltage VCB (V)
100
30
10
3
1
Collector Output Capacitance vs.
Collector to Base Voltage
f = 1 MHz
IE = 0
10
0.3
3
1.0
0.1
Base Current IB (mA)
10
3
1.0
0.3
0.1
On Resistance vs. Base Current
IN
OUT
f = 10 kHz
3 k
Ω
3 k
Ω
IB


Số phần tương tự - 2SD1306_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SD1306 RENESAS-2SD1306_11 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SD1306_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com