công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG6301N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện FDG6301N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

FDG6301N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  FDG6301N Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
Dual N-Channel MOSFET
FDG6301N (KDG6301N)
Typical Characterisitics
Figure 10 . Single Pulse Maximum Power
Dissipation.
Figure 8. Capacitance Characteristics
.
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
6
Q , GATE CHARGE (nC)
g
I = 0.22A
D
V
= 5V
DS
10V
0.4
0.8
2
5
10
25
40
0.01
0.03
0.1
0.3
1
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
RD
S(O
N)
LIM
IT
DC
DS
10s
100m
s
10ms
V
= 4.5V
SINGLE PULSE
R
= 415 °C/W
T = 25°C
θJA
GS
A
1s
0.1
0.3
1
3
10
25
2
3
5
8
15
30
V
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
DS
Ciss
f = 1 MHz
V
= 0 V
GS
Coss
Crss
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
200
0
10
20
30
40
50
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
R
=415°C/W
T = 25°C
θJA
A
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
200
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (sec)
1
Single Pulse
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
Duty Cycle, D = t / t
1
2
T - T = P * R
(t)
A
J
P(pk)
t1
t 2
θJA
R
(t) = r(t) * R
R
=415
°C/W
θJA
θJA
θJA
Figure 11 . Transient Thermal Response Curve .
Thermal characterization performed using the conditions described in note 1.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDG6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results

Mô tả tương tự - FDG6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSI2154 SECOS-SSI2154 Datasheet
562Kb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO6804A-HF KEXIN-AO6804A-HF Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
AO6808-HF KEXIN-AO6808-HF Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
AO6810 KEXIN-AO6810 Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
KX4N03W KEXIN-KX4N03W Datasheet
1Mb / 6P
   Dual N-Channel MOSFET
SI9926DY-HF KEXIN-SI9926DY-HF Datasheet
572Kb / 2P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Micro Commercial Compon...
MCS8804 MCC-MCS8804 Datasheet
580Kb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4822 KEXIN-AO4822 Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4822A-HF KEXIN-AO4822A-HF Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4822-HF KEXIN-AO4822-HF Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4832 KEXIN-AO4832 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com