công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR510 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR510
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR510 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADR510_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR510_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
ADR510
Rev. B | Page 4 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 3.
Parameter
Rating
Reverse Current
25 mA
Forward Current
20 mA
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Operating Temperature Range
−40°C to +85°C
Junction Temperature Range
−65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 60 sec)
300°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
THERMAL RESISTANCE
θJA is specified for the worst-case conditions, that is, a device
soldered in a circuit board for surface-mount packages. Package
power dissipation = (TJMAX − TA)/θJA.
Table 4. Thermal Resistance
Package Type
θJA
θJC
Unit
3-Lead SOT-23-3 (RT-3)
230
146
°C/W
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADR510_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR510ART-R2 AD-ADR510ART-R2 Datasheet
181Kb / 8P
   1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR510ART-REEL7 AD-ADR510ART-REEL7 Datasheet
181Kb / 8P
   1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR510ARTZ-REEL7 AD-ADR510ARTZ-REEL7 Datasheet
391Kb / 12P
   1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADR510_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR510 AD-ADR510 Datasheet
181Kb / 8P
   1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR510ARTZ-REEL7 AD-ADR510ARTZ-REEL7 Datasheet
391Kb / 12P
   1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. B
ADR512 AD-ADR512_15 Datasheet
282Kb / 12P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. A
ADR512 AD-ADR512 Datasheet
208Kb / 8P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. 0
ADR512ARTZ-REEL7 AD-ADR512ARTZ-REEL7 Datasheet
282Kb / 12P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. A
logo
Semtech Corporation
SC4041 SEMTECH-SC4041 Datasheet
139Kb / 6P
   PRECISION SHUNT VOLTAGE REFERENCE
SC4040 SEMTECH-SC4040 Datasheet
99Kb / 6P
   PRECISION SHUNT VOLTAGE REFERENCE
SC1004 SEMTECH-SC1004 Datasheet
60Kb / 3P
   PRECISION SHUNT VOLTAGE REFERENCE
logo
Analog Devices
ADR1581 AD-ADR1581_15 Datasheet
904Kb / 12P
   1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
REV. 0
AD1580ART-REEL7 AD-AD1580ART-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com