công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR421 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR421 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADR421_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR421_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425
Data Sheet
Rev. J | Page 10 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–40
–10
20
50
80
125
110
TEMPERATURE (°C)
2.0495
2.0493
2.0491
2.0489
2.0487
2.0485
2.0483
2.0481
2.0479
2.0477
2.0475
Figure 3. ADR420 Typical Output Voltage vs. Temperature
–40
–10
20
50
80
125
110
TEMPERATURE (°C)
2.4995
2.4997
2.4999
2.5001
2.5003
2.5005
2.5007
2.5009
2.5011
2.5013
2.5015
Figure 4. ADR421 Typical Output Voltage vs. Temperature
–40
–10
20
50
80
125
110
TEMPERATURE (°C)
3.0010
3.0008
3.0006
3.0004
3.0002
3.0000
2.9998
2.9996
2.9994
2.9992
2.9990
Figure 5. ADR423 Typical Output Voltage vs. Temperature
–40
–10
20
50
80
125
110
TEMPERATURE (°C)
5.0025
5.0023
5.0021
5.0019
5.0017
5.0015
5.0013
5.0011
5.0009
5.0007
5.0005
Figure 6. ADR425 Typical Output Voltage vs. Temperature
4
6
8
10
12
15
14
INPUT VOLTAGE (V)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
+125°C
+25°C
–40°C
Figure 7. ADR420 Supply Current vs. Input Voltage
4
6
8
10
12
15
14
INPUT VOLTAGE (V)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
+125°C
+25°C
–40°C
Figure 8. ADR421 Supply Current vs. Input Voltage


Số phần tương tự - ADR421_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR421AR AD-ADR421AR Datasheet
223Kb / 16P
   Ultraprecision Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET Voltage References
REV. B
ADR421AR AD-ADR421AR Datasheet
392Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET짰 Voltage References
Rev. I
ADR421AR-REEL7 AD-ADR421AR-REEL7 Datasheet
223Kb / 16P
   Ultraprecision Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET Voltage References
REV. B
ADR421ARM-REEL7 AD-ADR421ARM-REEL7 Datasheet
223Kb / 16P
   Ultraprecision Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET Voltage References
REV. B
ADR421ARMZ AD-ADR421ARMZ Datasheet
392Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET짰 Voltage References
Rev. I
More results

Mô tả tương tự - ADR421_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR423 AD-ADR423_15 Datasheet
459Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Rev. J
ADR420 AD-ADR420_15 Datasheet
459Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Rev. J
ADR425 AD-ADR425_15 Datasheet
459Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Rev. J
ADR420 AD-ADR420_11 Datasheet
392Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET짰 Voltage References
Rev. I
ADR420 AD-ADR420 Datasheet
223Kb / 16P
   Ultraprecision Low Noise, 2.048 V/2.500 V/ 3.00 V/5.00 V XFET Voltage References
REV. B
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007 RENESAS-ISL21007 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21007 INTERSIL-ISL21007 Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
logo
Analog Devices
ADR290 AD-ADR290 Datasheet
199Kb / 15P
   Low Noise Micropower Precision Voltage References
REV. B
logo
Intersil Corporation
ISL60002 INTERSIL-ISL60002 Datasheet
2Mb / 37P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
ISL21060 INTERSIL-ISL21060 Datasheet
2Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com