công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3336 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3336
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Low Dropout Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3336 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

  ADP3336_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3336_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Rev. A | Page 9
ADP3336
OUTLINE DIMENSIONS
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
0.80
0.55
0.40
4
8
1
5
0.65 BSC
0.40
0.25
1.10 MAX
3.20
3.00
2.80
COPLANARITY
0.10
0.23
0.09
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
PIN 1
IDENTIFIER
15° MAX
0.95
0.85
0.75
0.15
0.05
Figure 5. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Output Voltage
Package Description
Package Option
Branding
ADP3336ARMZ-REEL7
−40°C to +85°C
Adjustable
8-Lead MSOP
RM-8
L
22
1 Z = RoHS Compliant Part.
REVISION HISTORY
1/11—Rev. 0 to Rev. A
Changes to Ordering Guide.............................................................9
10/00—Revision 0: Initial Version
©2000-2011 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D09653-0-1/11(A)


Số phần tương tự - ADP3336_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3336 AD-ADP3336 Datasheet
364Kb / 8P
   High Accuracy Ultralow IQ, 500 mA anyCAP Adjustable Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3336 AD-ADP3336 Datasheet
847Kb / 13P
   Customer supplied 6 V to 12 V bench supply
ADP3336 AD-ADP3336 Datasheet
443Kb / 9P
   Evaluation Board for the ADA4571-2 Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - ADP3336_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TOKO, Inc
TK73200 TOKO-TK73200 Datasheet
92Kb / 12P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT REGULATOR
TK11900 TOKO-TK11900 Datasheet
73Kb / 10P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3334 AD-ADP3334_15 Datasheet
432Kb / 11P
   Adjustable Low Dropout Regulator
REV. C
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1741 AIC-AIC1741 Datasheet
77Kb / 6P
   LOW DROPOUT ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Microsemi Corporation
LX8941 MICROSEMI-LX8941_11 Datasheet
157Kb / 5P
   Adjustable Low Dropout Regulator
LX8941 MICROSEMI-LX8941 Datasheet
125Kb / 3P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM2991 TI1-LM2991 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   Negative Low Dropout Adjustable Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2991QML NSC-LM2991QML Datasheet
688Kb / 13P
   Negative Low Dropout Adjustable Regulator
LM2941 NSC-LM2941_07 Datasheet
342Kb / 14P
   1A Low Dropout Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM2941QML TI1-LM2941QML_16 Datasheet
399Kb / 16P
[Old version datasheet]   1A Low Dropout Adjustable Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com