công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3331 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Output Ultralow Low Dropout Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3331 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADP3331_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3331_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
REV.
ADP3331
–5–
3.040
3.000
2.960
2.920
7.5
7.0
0
100
200
300
400
500
TIME ( s)
VOUT = 3V
RL = 15
CL = 0.47 F
TPC 10. Line Transient Response
3.100
3.050
3.000
2.950
2.900
200
100
0
0
200
400
600
800
1000
TIME ( s)
VIN = 7V
VOUT = 3V
CL = 10 F
20mA
TPC 13. Load Transient Response
FREQUENCY (Hz)
0
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
CL = 0.47 F
IL = 0.1mA
CL = 0.47 F
IL = 200mA
CL = 10 F
IL = 200mA
CL = 10 F
IL = 0.1mA
VOUT = 3.0V
TPC 16. Power Supply Ripple
Rejection
3.040
3.000
2.960
2.920
7.5
7.0
0
100
200
300
400
500
TIME ( s)
VOUT = 3V
RL = 15
CL = 10 F
TPC 11. Line Transient Response
3
0
500
400
300
200
100
0
0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
TIME (Sec)
VOUT
IOUT
VIN = 7V
TPC 14. Short Circuit Current
120
160
050
10
20
30
40
100
80
60
140
CL ( F)
40
20
0
IL = 0mA WITH NOISE REDUCTION
IL = 200mA
IL = 200mA
WITH NOISE REDUCTION
IL = 0mA
TPC 17. RMS Noise vs. CL
(10 Hz to 100 kHz)
3.100
3.050
3.000
2.950
2.900
200
100
0
0
200
400
600
800
1000
TIME ( s)
VIN = 7V
VOUT = 3V
CL = 0.47 F
20mA
TPC 12. Load Transient Response
3
2
1
0
0
2
0
3
VOUT
VERR
VSD
0
200
400
600
800
1000
TIME ( s)
VIN = 7V
VOUT = 3V
CL = 10 F
RL = 15
TPC 15. Turn On–Turn Off Response
FREQUENCY (Hz)
1
0.01
10
100
1M
0.1
1k
10k
100k
VOUT = 3.0V
IL = 200mA
CL = 0.47 F
CNR = 0
CL = 10 F
CNR = 0
CL = 0.47 F
CNR = 10nF
CL = 10 F
CNR = 10nF
TPC 18. Output Noise Density
B


Số phần tương tự - ADP3331_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3331ART AD-ADP3331ART Datasheet
135Kb / 8P
   Adjustable Output Ultralow IQ, 200 mA, SOT-23, anyCAP??Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3331ART AD-ADP3331ART Datasheet
288Kb / 12P
   Adjustable Output Ultralow IQ, 200 mA,23, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. A
ADP3331ART-REEL7 AD-ADP3331ART-REEL7 Datasheet
288Kb / 12P
   Adjustable Output Ultralow IQ, 200 mA,23, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADP3331_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS76201-Q1 TI1-TPS76201-Q1 Datasheet
457Kb / 17P
[Old version datasheet]   Low Output, Adjustable, Ultralow-Power, 100-mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP3331ART-REEL7 AD-ADP3331ART-REEL7 Datasheet
288Kb / 12P
   Adjustable Output Ultralow IQ, 200 mA,23, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. A
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM6213 HMSEMI-HM6213 Datasheet
969Kb / 7P
   Adjustable Output, Ultralow-Noise, High PSRR Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
TPS76201-Q1 TI-TPS76201-Q1_15 Datasheet
387Kb / 18P
[Old version datasheet]   Low Output, Adjustable, Ultralow-Power, 100-mA Low-Dropout
logo
Analog Devices
ADP3331 AD-ADP3331 Datasheet
135Kb / 8P
   Adjustable Output Ultralow IQ, 200 mA, SOT-23, anyCAP??Low Dropout Regulator
REV. 0
logo
ON Semiconductor
MC33269 ONSEMI-MC33269_14 Datasheet
151Kb / 12P
   Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator
August, 2014 ??Rev. 28
logo
TOKO, Inc
TK73200 TOKO-TK73200 Datasheet
92Kb / 12P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT REGULATOR
TK11900 TOKO-TK11900 Datasheet
73Kb / 10P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3334 AD-ADP3334_15 Datasheet
432Kb / 11P
   Adjustable Low Dropout Regulator
REV. C
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1741 AIC-AIC1741 Datasheet
77Kb / 6P
   LOW DROPOUT ADJUSTABLE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com