công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3309ART-3.3-RL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3309ART-3.3-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Dropout Linear Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3309ART-3.3-RL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3309ART-3.3-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
ADP3309
Rev. C | Page 4 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
Input Supply Voltage
−0.3 V to +16 V
Shutdown Input Voltage
−0.3 V to +16 V
Power Dissipation
Internally Limited
Operating Ambient Temperature Range
−55°C to +125°C
Operating Junction Temperature Range
−55°C to +125°C
θJA
190°C/W
θJC
92°C/W
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering 10 sec)
300°C
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADP3309ART-3.3-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3309ART-3.3-RL AD-ADP3309ART-3.3-RL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3.3-RL AD-ADP3309ART-3.3-RL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3.3-RL AD-ADP3309ART-3.3-RL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3.3-RL7 AD-ADP3309ART-3.3-RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3.3-RL7 AD-ADP3309ART-3.3-RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
More results

Mô tả tương tự - ADP3309ART-3.3-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
AMS1117 HMSEMI-AMS1117 Datasheet
675Kb / 10P
   low-dropout linear regulator.
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1117B BCDSEMI-AZ1117B_V01 Datasheet
527Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
Jul. 2009 Rev. 1. 8
logo
Texas Instruments
TPS71525-DIE TI1-TPS71525-DIE Datasheet
62Kb / 4P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Ceramate Technical
CP1117 CERAMATE-CP1117 Datasheet
444Kb / 12P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Diodes Incorporated
AZ1117C DIODES-AZ1117C Datasheet
839Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ2117 DIODES-AZ2117 Datasheet
355Kb / 9P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
July 2017
logo
ON Semiconductor
NCV8674 ONSEMI-NCV8674_11 Datasheet
157Kb / 11P
   Low Dropout Linear Regulator
October, 2011 ??Rev. 3
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
AMS1117-X.X YFWDIODE-AMS1117-X.X Datasheet
820Kb / 4P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
KS1117 KEXIN-KS1117 Datasheet
1,018Kb / 3P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC2951 AIC-AIC2951 Datasheet
153Kb / 10P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP3308 AD-ADP3308_15 Datasheet
128Kb / 8P
   Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com