công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3309ART-3-REEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3309ART-3-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Dropout Linear Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3309ART-3-REEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3309ART-3-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ADP3309
Rev. C | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
NC = NO CONNECT
IN 1
SD 3
GND 2
OUT
5
ERR/NC
3
ADP3309
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 3. Pin Configuration
Table 3. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
IN
Regulator Input.
2
GND
Ground Pin.
3
SD
Active Low Shutdown Pin. Connect to ground to disable the regulator output. When shutdown is not used, this
pin should be connected to the input pin.
4
ERR/NC
Open Collector. Output that goes low to indicate the output is about to go out of regulation. This pin can be left
open. (NC = No Connect).
5
OUT
Output of the Regulator. Fixed 2.5 V, 2.7 V, 2.85 V, 2.9 V, 3.0 V, 3.3 V, or 3.6 V output voltage. Bypass to ground with
a 0.47 μF or larger capacitor.


Số phần tương tự - ADP3309ART-3-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3309ART-3-REEL AD-ADP3309ART-3-REEL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3-REEL AD-ADP3309ART-3-REEL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3-REEL AD-ADP3309ART-3-REEL Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3-REEL7 AD-ADP3309ART-3-REEL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-3-REEL7 AD-ADP3309ART-3-REEL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
More results

Mô tả tương tự - ADP3309ART-3-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
AMS1117 HMSEMI-AMS1117 Datasheet
675Kb / 10P
   low-dropout linear regulator.
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1117B BCDSEMI-AZ1117B_V01 Datasheet
527Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
Jul. 2009 Rev. 1. 8
logo
Texas Instruments
TPS71525-DIE TI1-TPS71525-DIE Datasheet
62Kb / 4P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Ceramate Technical
CP1117 CERAMATE-CP1117 Datasheet
444Kb / 12P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Diodes Incorporated
AZ1117C DIODES-AZ1117C Datasheet
839Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ2117 DIODES-AZ2117 Datasheet
355Kb / 9P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
July 2017
logo
ON Semiconductor
NCV8674 ONSEMI-NCV8674_11 Datasheet
157Kb / 11P
   Low Dropout Linear Regulator
October, 2011 ??Rev. 3
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
AMS1117-X.X YFWDIODE-AMS1117-X.X Datasheet
820Kb / 4P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
KS1117 KEXIN-KS1117 Datasheet
1,018Kb / 3P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC2951 AIC-AIC2951 Datasheet
153Kb / 10P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP3308 AD-ADP3308_15 Datasheet
128Kb / 8P
   Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com