công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3309ART-2.9-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3309ART-2.9-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Dropout Linear Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3309ART-2.9-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADP3309
Rev. C | Page 8 of 12
3.32
3.31
3.30
3.29
3.28
100
10
0
100
200
300
400
500
VOUT = 3.3V
CL = 4.7µF
IOUT
TIME (µs)
Figure 16. Load Transient
300
200
100
0
4
2
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VOUT
IOUT
VOUT = 3.3V
TIME (Seconds)
Figure 17. Short-Circuit Current
4
3
2
1
0
0
3
0
20
40
60
80
100
CL = 0.47µF
CL = 4.7µF
VOUT
VOUT = 3.3V
RL = 33Ω
3.3V
3V
VSD
TIME (µs)
Figure 18. Turn-On
4
3
2
1
0
3
0
010
20
30
40
50
VOUT = 3.3V
RL = 33Ω
CL = 0.47µF
3.3V
VSD
TIME (µs)
Figure 19. Turn-Off
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
0
–10
–20
VOUT = 3.3V
a. 0.47µF, RL = 33kΩ
b. 0.47µF, RL = 33Ω
c. 10µF, RL = 33kΩ
d. 10µF, RL = 33Ω
a
b
c
d
FREQUENCY (Hz)
b
d
a
c
Figure 20. Power Supply Ripple Rejection
10
1
0.1
0.01
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
VOUT = 3.3V, CL = 0.47µF
IL = 1mA
Figure 21. Output Noise Density


Số phần tương tự - ADP3309ART-2.9-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3309ART-2.9-RL7 AD-ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-2.9-RL7 AD-ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
ADP3309ART-2.9-RL7 AD-ADP3309ART-2.9-RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   anyCAP 100 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. C
More results

Mô tả tương tự - ADP3309ART-2.9-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
AMS1117 HMSEMI-AMS1117 Datasheet
675Kb / 10P
   low-dropout linear regulator.
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1117B BCDSEMI-AZ1117B_V01 Datasheet
527Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
Jul. 2009 Rev. 1. 8
logo
Texas Instruments
TPS71525-DIE TI1-TPS71525-DIE Datasheet
62Kb / 4P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Ceramate Technical
CP1117 CERAMATE-CP1117 Datasheet
444Kb / 12P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Diodes Incorporated
AZ1117C DIODES-AZ1117C Datasheet
839Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ2117 DIODES-AZ2117 Datasheet
355Kb / 9P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
July 2017
logo
ON Semiconductor
NCV8674 ONSEMI-NCV8674_11 Datasheet
157Kb / 11P
   Low Dropout Linear Regulator
October, 2011 ??Rev. 3
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
AMS1117-X.X YFWDIODE-AMS1117-X.X Datasheet
820Kb / 4P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
KS1117 KEXIN-KS1117 Datasheet
1,018Kb / 3P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC2951 AIC-AIC2951 Datasheet
153Kb / 10P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP3308 AD-ADP3308_15 Datasheet
128Kb / 8P
   Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com