công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3303ARZ-3.3REEL bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3303ARZ-3.3REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  200 mA Low Dropout Linear Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3303ARZ-3.3REEL bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Data Sheet
ADP3303
Figure 24. Thermal Coastline
ERROR FLAG DROPOUT DETECTOR
The ADP3303 maintains its output voltage over a wide range of
load, input voltage and temperature conditions. If, for example,
the output is about to lose regulation by reducing the supply
voltage below the combined regulated output and drop-out
voltages, the ERR flag is activated. The ERR output is an open
collector, which is driven low.
Once set, the hysteresis of the ERR flag keeps the output low
until a small margin of operating range is restored either by
raising the supply voltage or reducing the load.
SHUTDOWN MODE
Applying a TTL high signal to the shutdown (SD) pin, or tying
it to the input pin, turns the output on. Pulling SD down to 0.3 V
or below, or tying it to ground, turns the output off. In shutdown
mode, quiescent current is reduced to much less than 1 µA.
COPPER PADDLE
1
2
3
4
8
7
6
5
COPPER
LEAD-FRAME
Rev. C | Page 11 of 16


Số phần tương tự - ADP3303ARZ-3.3REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3303ARZ-3.3 AD-ADP3303ARZ-3.3 Datasheet
760Kb / 16P
   Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADP3303ARZ-3.3REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS799L TI1-TPS799L Datasheet
603Kb / 14P
[Old version datasheet]   200-mA, Low-Dropout Linear Regulator
UCC386 TI-UCC386 Datasheet
116Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT 200-mA LINEAR REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3303A AD-ADP3303A_15 Datasheet
139Kb / 8P
   200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
logo
Texas Instruments
TLV742P TI1-TLV742P Datasheet
531Kb / 26P
[Old version datasheet]   200-mA, Small Size, Low-Dropout Linear Voltage Regulator
logo
Analog Devices
ADP3303AR-27 AD-ADP3303AR-27 Datasheet
129Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
ADP3303AR-27 AD-ADP3303AR-27 Datasheet
382Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
ADP3303 AD-ADP3303 Datasheet
125Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP??200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
logo
Texas Instruments
TLV742P TI1-TLV742P_18 Datasheet
538Kb / 26P
[Old version datasheet]   200-mA, Small Size, Low-Dropout Linear Voltage Regulator
logo
Analog Devices
ADP3303ARZ-5 AD-ADP3303ARZ-5 Datasheet
382Kb / 9P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. B
ADP3303ARZ-3 AD-ADP3303ARZ-3 Datasheet
382Kb / 9P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com