công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3303ARZ-3.3REEL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3303ARZ-3.3REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  200 mA Low Dropout Linear Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3303ARZ-3.3REEL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP3303ARZ-3.3REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
ADP3303
Data Sheet
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 4. Line Regulation: Output Voltage vs. Supply Voltage
Figure 5. Output Voltage vs. Load Current
Figure 6. Quiescent Current vs. Supply Voltage
Figure 7. Quiescent Current vs. Load Current
Figure 8. Output Voltage Variation % vs. Temperature
Figure 9. Quiescent Current vs. Temperature
INPUT VOLTAGE (V)
3.3005
3.2985
3.2970
16
4
3.3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3000
3.2995
3.2980
3.2975
3.2990
VOUT = 3.3V
IL = 0mA
IL = 10mA
IL = 200mA
IL = 100mA
OUTPUT LOAD (mA)
3.2005
3.1990
3.1975
40
20
0
60
80
100
120
140
160
180
200
3.2000
3.1995
3.1985
3.1980
VIN = 7V
VOUT = 3.2V
INPUT VOLTAGE (V)
1.0
0.8
0
16
0
2
4
6
8
12
14
10
0.6
0.4
0.2
VOUT = 3.3V
IL = 0mA
OUTPUT LOAD (mA)
1600
800
200
1400
1200
600
400
1000
IL = 0mA TO 200mA
40
20
0
60
80
100
120
140
160
180
200
TEMPERATURE (°C)
0.2
–0.4
135
–25
–45
–5
15
35
95
75
115
55
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
IL = 0mA
TEMPERATURE (°C)
135
–25
–5
15
35
95
75
115
55
2500
2000
0
1500
1000
500
VIN = 7V
IL = 200mA
IL = 0mA
Rev. C | Page 6 of 16


Số phần tương tự - ADP3303ARZ-3.3REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3303ARZ-3.3 AD-ADP3303ARZ-3.3 Datasheet
760Kb / 16P
   Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADP3303ARZ-3.3REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS799L TI1-TPS799L Datasheet
603Kb / 14P
[Old version datasheet]   200-mA, Low-Dropout Linear Regulator
UCC386 TI-UCC386 Datasheet
116Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT 200-mA LINEAR REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3303A AD-ADP3303A_15 Datasheet
139Kb / 8P
   200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
logo
Texas Instruments
TLV742P TI1-TLV742P Datasheet
531Kb / 26P
[Old version datasheet]   200-mA, Small Size, Low-Dropout Linear Voltage Regulator
logo
Analog Devices
ADP3303AR-27 AD-ADP3303AR-27 Datasheet
129Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
ADP3303AR-27 AD-ADP3303AR-27 Datasheet
382Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
ADP3303 AD-ADP3303 Datasheet
125Kb / 8P
   High Accuracy anyCAP??200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. A
logo
Texas Instruments
TLV742P TI1-TLV742P_18 Datasheet
538Kb / 26P
[Old version datasheet]   200-mA, Small Size, Low-Dropout Linear Voltage Regulator
logo
Analog Devices
ADP3303ARZ-5 AD-ADP3303ARZ-5 Datasheet
382Kb / 9P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. B
ADP3303ARZ-3 AD-ADP3303ARZ-3 Datasheet
382Kb / 9P
   High Accuracy anyCAP 200 mA Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com