công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFP460 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện IRFP460
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A, 500V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

IRFP460 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  IRFP460 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation IRFP460 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
4-363
FIGURE 10. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE BREAKDOWN
VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 11. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
FIGURE 12. TRANSCONDUCTANCE vs DRAIN CURRENT
FIGURE 13. SOURCE TO DRAIN DIODE VOLTAGE
FIGURE 14. GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
1.25
1.05
0.95
0.85
0.75
-40
0
40
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
120
1.15
80
ID = 250µA
160
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
10000
8000
6000
4000
2000
0
12
5
10
2
5
102
CISS = CGS + CGD
CRSS = CGD
COSS CDS + CGD
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS
COSS
CRSS
40
32
24
16
8
0
0
8
16
24
32
40
ID, DRAIN CURRENT (A)
TJ = 150
oC
TJ = 25
oC
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDS ≥ 50V
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VSD, SOURCE TO DRAIN VOLTAGE (V)
102
5
2
10
5
2
1
5
2
0.1
TJ = 150
oC
TJ = 25
oC
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0
40
80
120
160
200
ID = 21A
Qg, GATE CHARGE (nC)
20
16
12
8
4
0
VDS = 250V
VDS = 400V
VDS = 100V
IRFP460


Số phần tương tự - IRFP460

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IRFP460 PHILIPS-IRFP460 Datasheet
94Kb / 7P
   PowerMOS transistors Avalanche energy rated
September 1999 Rev 1.000
logo
STMicroelectronics
IRFP460 STMICROELECTRONICS-IRFP460 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.22 ohm - 20 A - TO-247 PowerMESH] MOSFET
logo
International Rectifier
IRFP460 IRF-IRFP460 Datasheet
163Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
logo
IXYS Corporation
IRFP460 IXYS-IRFP460 Datasheet
77Kb / 4P
   MegaMOS - Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFP460 VISHAY-IRFP460 Datasheet
135Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81360-Rev. A, 28-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - IRFP460

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
IRF520 INTERSIL-IRF520 Datasheet
69Kb / 7P
   9.2A, 100V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFET
November 1999
logo
Unisonic Technologies
20N50 UTC-20N50 Datasheet
142Kb / 4P
   20A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Silan Microelectronics ...
SVF20N50F SILAN-SVF20N50F Datasheet
658Kb / 8P
   20A, 500V N-CHANNEL MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PSM20N50CT PFC-PSM20N50CT Datasheet
943Kb / 8P
   20A 500V Single N-Channel Power MOSFET
logo
Thinki Semiconductor Co...
20N50B THINKISEMI-20N50B Datasheet
1Mb / 6P
   20A,500V Heatsink N-Channel Type Power MOSFET
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
20N50 WXDH-20N50 Datasheet
1Mb / 11P
   20A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Thinki Semiconductor Co...
IRFP460PBF THINKISEMI-IRFP460PBF Datasheet
1Mb / 6P
   20A,500V Heatsink N-Channel Type Power MOSFET
W20NB50 THINKISEMI-W20NB50 Datasheet
1Mb / 6P
   20A,500V Heatsink N-Channel Type Power MOSFET
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
20N50D WXDH-20N50D Datasheet
1Mb / 10P
   20A 500V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRFR120 INTERSIL-IRFR120 Datasheet
56Kb / 7P
   8.4A, 100V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com