công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM6319BY25ARJRL7 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM6319BY25ARJRL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM6319BY25ARJRL7 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM6319BY25ARJRL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322
Data Sheet
Rev. F | Page 4 of 16
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
MANUAL RESET INPUT (ADM6316, ADM6317,
ADM6319, ADM6320, ADM6322)
MR Input Threshold
0.8
2.0
V
VTH > 4.0 V
0.3 × VCC
0.7 × VCC
V
VTH < 4.0 V
MR Input Pulse Width
1
µs
MR Glitch Rejection
100
ns
MR Pull-Up Resistance
35
52
75
kΩ
MR to Reset Delay
230
ns
VCC = 5 V


Số phần tương tự - ADM6319BY25ARJRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM6319B25ARJZ-R7 AD-ADM6319B25ARJZ-R7 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6319B25ARJZ-R7 AD-ADM6319B25ARJZ-R7 Datasheet
372Kb / 14P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. J
ADM6319B31-ARJZ-RL7 AD-ADM6319B31-ARJZ-RL7 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6319B31ARJZ-RL7 AD-ADM6319B31ARJZ-RL7 Datasheet
372Kb / 14P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. J
More results

Mô tả tương tự - ADM6319BY25ARJRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM6316 AD-ADM6316 Datasheet
255Kb / 11P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev.PrC
ADM8316WBX30ARJZR7 AD-ADM8316WBX30ARJZR7 Datasheet
314Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
REV. 0
ADM8321WAY30ARJZR7 AD-ADM8321WAY30ARJZR7 Datasheet
314Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
REV. 0
ADM6320 AD-ADM6320_15 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6320CY29ARJZ-R7 AD-ADM6320CY29ARJZ-R7 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6319C46ARJZ-RL7 AD-ADM6319C46ARJZ-RL7 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6320CZ29ARJZ-R7 AD-ADM6320CZ29ARJZ-R7 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6317 AD-ADM6317_15 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6319 AD-ADM6319_15 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
ADM6321 AD-ADM6321_15 Datasheet
254Kb / 16P
   Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com