công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADMCF326 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADMCF326
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMCF326 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADMCF326_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADMCF326_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
ADMCF326
–4–
REV. B
TIMING PARAMETERS
Parameter
Min
Max
Unit
Clock Signals
Signal tCK is defined as 0.5 tCKIN. The ADMCF326 uses an input clock with a
frequency equal to half the instruction rate; a 10 MHz input clock (equivalent to
100 ns) yields a 50 ns processor cycle (equivalent to 20 MHz). When tCK values are
within the range of 0.5 tCKIN period, they should be substituted for all relevant
timing parameters to obtain specification value.
Example: tCKH = 0.5 tCK – 10 ns = 0.5 (50 ns) – 10 ns = 15 ns.
Timing Requirements:
tCKIN
CLKIN Period
100
150
ns
tCKIL
CLKIN Width Low
20
ns
tCKIH
CLKIN Width High
20
ns
Switching Characteristics:
tCKL
CLKOUT Width Low
0.5 tCK – 10
ns
tCKH
CLKOUT Width High
0.5 tCK – 10
ns
tCKOH
CLKIN High to CLKOUT High
0
20
ns
Control Signals
Timing Requirement:
tRSP
RESET Width Low
5 tCK
*
ns
PWM Shutdown Signals
Timing Requirement:
tPWMTPW
PWMTRIP Width Low
tCK
ns
*Applies after Power-Up Sequence is Complete
Specifications subject to change without notice.
CLKIN
CLKOUT
tCKL
tCKIL
tCKH
tCKIH
tCKIN
tCKOH
Figure 1. Clock Signals


Số phần tương tự - ADMCF326_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADMCF326-EVALKIT AD-ADMCF326-EVALKIT Datasheet
242Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
REV. 0
ADMCF326BR AD-ADMCF326BR Datasheet
242Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
REV. 0
ADMCF326BRZ AD-ADMCF326BRZ Datasheet
528Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADMCF326_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADMCF326 AD-ADMCF326 Datasheet
242Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
REV. 0
ADMCF326BRZ AD-ADMCF326BRZ Datasheet
528Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller
REV. B
ADMCF327 AD-ADMCF327 Datasheet
253Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Switched Reluctance Motor Controller
REV. 0
ADMCF327 AD-ADMCF327_15 Datasheet
241Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Switched Reluctance Motor Controller
REV. 0
ADMCF328-EVALKIT AD-ADMCF328-EVALKIT Datasheet
999Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller with Current Sense
REV. A
ADMCF328 AD-ADMCF328_15 Datasheet
999Kb / 36P
   28-Lead Flash Memory DSP Motor Controller with Current Sense
REV. A
ADMC326 AD-ADMC326 Datasheet
219Kb / 31P
   28-Lead ROM-Based DSP Motor Controller
REV. A
ADMC326 AD-ADMC326_15 Datasheet
240Kb / 32P
   28-Lead ROM-Based DSP Motor Controller
REV. C
ADMC328 AD-ADMC328_15 Datasheet
248Kb / 32P
   28-Lead ROM-Based DSP Motor Controller with Current Sense
REV. C
ADMC328 AD-ADMC328 Datasheet
234Kb / 32P
   28-Lead ROM-Based DSP Motor Controller with Current Sense
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com