công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM13307 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM13307
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple Processor Supervisors
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM13307 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADM13307_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM13307_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADM13307
Rev. 0 | Page 7 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
SENSE1 1
SENSE2 2
SENSE3 3
GND 4
VDD
8
MR
7
RESET
6
RESET
5
ADM13307
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 3.Pin Configuration
Table 10. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
SENSE1
Sense Voltage Input 1.
2
SENSE2
Sense Voltage Input 2.
3
SENSE3
Sense Voltage Input 3.
4
GND
Ground.
5
RESET
Active Low Reset Output.
6
RESET
Active High Reset Output.
7
MR
Manual Reset.
8
VDD
Supply Voltage.


Số phần tương tự - ADM13307_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM13307-18ARZ AD-ADM13307-18ARZ Datasheet
299Kb / 12P
   Triple Processor Supervisors
REV. 0
ADM13307-18ARZ-RL7 AD-ADM13307-18ARZ-RL7 Datasheet
299Kb / 12P
   Triple Processor Supervisors
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADM13307_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS3307- TI-TPS3307- Datasheet
430Kb / 14P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-18-EP TI1-TPS3307-18-EP_16 Datasheet
984Kb / 18P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-18 TI1-TPS3307-18_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-18-Q1 TI1-TPS3307-18-Q1_16 Datasheet
801Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-18DG4 TI-TPS3307-18DG4 Datasheet
765Kb / 20P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-18-Q1 TI-TPS3307-18-Q1 Datasheet
255Kb / 12P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
TPS3307-25DG4 TI-TPS3307-25DG4 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
logo
Analog Devices
ADM13307-5ARZ AD-ADM13307-5ARZ Datasheet
299Kb / 12P
   Triple Processor Supervisors
REV. 0
ADM13307 AD-ADM13307 Datasheet
299Kb / 12P
   Triple Processor Supervisors
REV. 0
logo
Texas Instruments
TPS3307-18-EP TI-TPS3307-18-EP Datasheet
166Kb / 10P
[Old version datasheet]   TRIPLE PROCESSOR SUPERVISORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com