công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF323 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện IRF323
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.8A and 3.3A, 350V and 400V, 1.8 and 2.5 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

IRF323 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

  IRF323 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation IRF323 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
5-6
FIGURE 12. TRANSCONDUCTANCE vs DRAIN CURRENT
FIGURE 13. SOURCE TO DRAIN DIODE VOLTAGE
FIGURE 14. GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
ID, DRAIN CURRENT (A)
12
3
4
05
5
4
3
0
2
PULSE DURATION = 80
µs
1
150oC
25oC
TJ = 150
oC
TJ = 25
oC
VSD , SOURCE TO DRAIN VOLTAGE (V)
100
10
1
0.1
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
PULSE DURATION = 80
µs
Qg(TOT), TOTAL GATE CHARGE (nC)
4
8
12
16
020
20
16
12
0
8
VDS = 320V
4
VDS = 200V
VDS = 80V
ID = 3.3A
IRF320, IRF321, IRF322, IRF323


Số phần tương tự - IRF323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF323 SAMSUNG-IRF323 Datasheet
213Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF323 FAIRCHILD-IRF323 Datasheet
164Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.0 A, 350-400 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF323 NJSEMI-IRF323 Datasheet
137Kb / 3P
   2.8A and 3.3A, 350V and 400V, 1.8 and 2.5 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF323 ISC-IRF323 Datasheet
48Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRF323 ARTSCHIP-IRF323 Datasheet
333Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - IRF323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF320 NJSEMI-IRF320 Datasheet
137Kb / 3P
   2.8A and 3.3A, 350V and 400V, 1.8 and 2.5 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFH12N35 INTERSIL-RFH12N35 Datasheet
40Kb / 5P
   12A, 350V and 400V, 0.380 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFM4N35 INTERSIL-RFM4N35 Datasheet
38Kb / 4P
   4A, 350V and 400V, 2.000 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFM7N35 INTERSIL-RFM7N35 Datasheet
47Kb / 4P
   7A, 350V and 400V, 0.75 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFM12N35 INTERSIL-RFM12N35 Datasheet
31Kb / 4P
   12A, 350V and 400V, 0.500 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
IRF340-343 FAIRCHILD-IRF340-343 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 10A, 350V/400V
IRF350-353 FAIRCHILD-IRF350-353 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
2N6759 FAIRCHILD-2N6759 Datasheet
138Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350V/400V
2N6767 FAIRCHILD-2N6767 Datasheet
140Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
logo
Intersil Corporation
IRF720 INTERSIL-IRF720 Datasheet
54Kb / 7P
   3.3A, 400V, 1.800 Ohm, N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com