công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF122 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện IRF122
Giải thích chi tiết về linh kiện  8.0A and 9.2A, 80V and 100V, 0.27 and 0.36 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

IRF122 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  IRF122 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation IRF122 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2-5
FIGURE 6. SATURATION CHARACTERISTICS
FIGURE 7. TRANSFER CHARACTERISTICS
FIGURE 8. DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE vs GATE
VOLTAGE AND DRAIN CURRENT
FIGURE 9. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE ON
RESISTANCE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 10. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE BREAKDOWN
VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 11. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
15
12
9
6
3
0
80
µs PULSE TEST
VGS = 6V
VGS = 5V
VGS = 4V
VGS = 7V
VGS = 8V
VGS = 10V
02
4
6
8
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
100
10
1
0.1
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
VDS ≥ 50V
80
µs PULSE TEST
0
8
16
24
32
40
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
ID, DRAIN CURRENT (A)
80
µs PULSE TEST
VGS = 20V
VGS = 10V
3.0
2.4
1.8
1.2
0.6
0.0
-60
0
60
120
180
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 9.2A
VGS = 10V
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
0.75
-60
0
60
120
180
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
1000
800
600
400
200
0
110
100
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
CRSS = CGD
COSS ≈ CDS + CGS
CISS
CRSS
COSS
IRF120, IRF121, IRF122, IRF123


Số phần tương tự - IRF122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF122 SAMSUNG-IRF122 Datasheet
213Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF122 FAIRCHILD-IRF122 Datasheet
166Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF122 NJSEMI-IRF122 Datasheet
798Kb / 3P
   IRF120-123/IRF520-523 MTP10N08/10N10 N-Channel Power MOSFETs
IRF122 NJSEMI-IRF122 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
IRF122 NJSEMI-IRF122 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
More results

Mô tả tương tự - IRF122

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
RFP2N08 NJSEMI-RFP2N08 Datasheet
93Kb / 2P
   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFM18N08 INTERSIL-RFM18N08 Datasheet
38Kb / 5P
   18A, 80V and 100V, 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFM12N08 INTERSIL-RFM12N08 Datasheet
43Kb / 5P
   12A, 80V and 100V, 0.200 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFL1N08 INTERSIL-RFL1N08 Datasheet
30Kb / 4P
   1A, 80V and 100V, 1.200 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs
RFP2N08 INTERSIL-RFP2N08 Datasheet
46Kb / 4P
   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF540 NJSEMI-IRF540 Datasheet
984Kb / 3P
   25A and 28A, 80V and 100V, 0.077 and 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Harris Corporation
IRFD121 HARRIS-IRFD121 Datasheet
360Kb / 6P
   1.3A and 1.1A, 80V and 100V, 0.30 and 0.40 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
IRF510 HARRIS-IRF510 Datasheet
71Kb / 7P
   4.9A, and 5.6A, 80V and 100V, 0.54 and 0.74 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFP12P08 INTERSIL-RFP12P08 Datasheet
37Kb / 5P
   12A, 80V and 100V, 0.300 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
RFP6P08 INTERSIL-RFP6P08 Datasheet
310Kb / 5P
   -6A, -80V and -100V, 0.600 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com