công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF120 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện IRF120
Giải thích chi tiết về linh kiện  8.0A and 9.2A, 80V and 100V, 0.27 and 0.36 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

IRF120 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

  IRF120 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation IRF120 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2-6
FIGURE 12. TRANSCONDUCTANCE vs DRAIN CURRENT
FIGURE 13. SOURCE TO DRAIN DIODE VOLTAGE
FIGURE 14. GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 15. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT
FIGURE 16. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
0
3
6
9
12
15
ID, DRAIN CURRENT (A)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
VDS ≥ 50V
80
µs PULSE TEST
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VSD, SOURCE TO DRAIN VOLTAGE (V)
100
10
1
0.1
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
20
16
12
8
4
0
0
3
6
9
12
15
Qg(TOT), TOTAL GATE CHARGE (nC)
ID = 9.2A
VDS = 80V
VDS = 50V
VDS = 20V
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
IRF120, IRF121, IRF122, IRF123


Số phần tương tự - IRF120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF120 SAMSUNG-IRF120 Datasheet
213Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF120 FAIRCHILD-IRF120 Datasheet
166Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   IRF120-123/IRF520-523 MTP10N08/10N10 N-Channel Power MOSFETs
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
More results

Mô tả tương tự - IRF120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
RFP2N08 NJSEMI-RFP2N08 Datasheet
93Kb / 2P
   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFM18N08 INTERSIL-RFM18N08 Datasheet
38Kb / 5P
   18A, 80V and 100V, 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFM12N08 INTERSIL-RFM12N08 Datasheet
43Kb / 5P
   12A, 80V and 100V, 0.200 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFL1N08 INTERSIL-RFL1N08 Datasheet
30Kb / 4P
   1A, 80V and 100V, 1.200 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs
RFP2N08 INTERSIL-RFP2N08 Datasheet
46Kb / 4P
   2A, 80V and 100V, 1.05 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF540 NJSEMI-IRF540 Datasheet
984Kb / 3P
   25A and 28A, 80V and 100V, 0.077 and 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Harris Corporation
IRFD121 HARRIS-IRFD121 Datasheet
360Kb / 6P
   1.3A and 1.1A, 80V and 100V, 0.30 and 0.40 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
IRF510 HARRIS-IRF510 Datasheet
71Kb / 7P
   4.9A, and 5.6A, 80V and 100V, 0.54 and 0.74 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFP12P08 INTERSIL-RFP12P08 Datasheet
37Kb / 5P
   12A, 80V and 100V, 0.300 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
RFP6P08 INTERSIL-RFP6P08 Datasheet
310Kb / 5P
   -6A, -80V and -100V, 0.600 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com