công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1073 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1073
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full-Feature 48 V Hot Swap Controller
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1073 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADM1073_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM1073_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
Data Sheet
ADM1073
Rev. B | Page 9 of 24
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
10
100
70
80
90
30
40
50
60
20
Figure 9. VGATEL vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
10.0
10.5
14.0
12.5
13.0
13.5
11.0
11.5
12.0
Figure 10. VGATEH vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
SS = 2V
SS = 0V
Figure 11. IGATE (Source) vs. Temperature
VGATE (V)
12.0
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
0
50
30
35
40
45
15
20
25
5
10
SS = 0V
SS = 2V
Figure 12. IGATE (Source) vs. VGATE
TEMPERATURE (°C)
85
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
0
60
40
30
50
20
10
Figure 13. IGATE (FCL, Sink) vs. Temperature (VGATE = 2 V)
VGATE (V)
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
100
90
80
60
70
30
40
50
20
10
Figure 14. IGATE (FCL, Sink) vs. VGATE


Số phần tương tự - ADM1073_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1073ARU AD-ADM1073ARU Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARU-REEL AD-ADM1073ARU-REEL Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARU-REEL7 AD-ADM1073ARU-REEL7 Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADM1073_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1073 AD-ADM1073 Datasheet
305Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1073ARUZ AD-ADM1073ARUZ Datasheet
376Kb / 24P
   Full-Feature ??8 V Hot Swap Controller
REV. B
ADM1070 AD-ADM1070 Datasheet
367Kb / 16P
   -48 V Hot Swap Controller
REV. 0
ADM1070 AD-ADM1070_15 Datasheet
341Kb / 16P
   48 V Hot Swap Controller
REV. 0
logo
Texas Instruments
TPS2391DGKR TI-TPS2391DGKR Datasheet
653Kb / 21P
[Old version datasheet]   SIMPLE -48-V HOT SWAP CONTROLLER
TPS2390 TI-TPS2390 Datasheet
283Kb / 16P
[Old version datasheet]   SIMPLE-48-V HOT SWAP CONTROLLER
TPS2393 TI-TPS2393 Datasheet
373Kb / 31P
[Old version datasheet]   FULL-FEATURED -48-V HOT SWAP POWER MANAGER
TPS2399DGKG4 TI1-TPS2399DGKG4 Datasheet
993Kb / 28P
[Old version datasheet]   -48-V HOT SWAP CONTROLLER FOR REDUNDANT-SUPPLY SYSTEMS
logo
ON Semiconductor
TPS2398 ONSEMI-TPS2398 Datasheet
363Kb / 15P
   -48 V Hot Swap Controller for Redundant Supply Systems
August, 2017 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com