công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM706R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM706R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Supervisory Circuits
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM706R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADM706R_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM706R_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Data Sheet
ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T, ADM708R/ADM708S/ADM708T
Rev. D | Page 5 of 16
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C unless otherwise noted.
Table 2.
Parameter
Rating
VCC
−0.3 V to +6 V
All Other Inputs
−0.3 V to VCC + 0.3 V
Input Current
VCC
20 mA
GND
20 mA
Digital Output Current
20 mA
Power Dissipation, N-8 (PDIP)
727 mW
θJA Thermal Impedance
135°C/W
Power Dissipation, R-8 (SOIC)
470 mW
θJA Thermal Impedance
110°C/W
Operating Temperature Range
Industrial (Version A)
−40°C to +85°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)
300°C
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
ESD Rating
>4.5 kV
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADM706R_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM706RAN AD-ADM706RAN Datasheet
129Kb / 8P
   3 V, Voltage Monitoring uP Supervisory Circuits
REV. A
ADM706RAN AD-ADM706RAN Datasheet
486Kb / 16P
   3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits
REV. C
ADM706RAN AD-ADM706RAN Datasheet
486Kb / 16P
   3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits
REV. C
ADM706RANZ AD-ADM706RANZ Datasheet
486Kb / 16P
   3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits
REV. C
ADM706RANZ AD-ADM706RANZ Datasheet
486Kb / 16P
   3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits
REV. C
More results

Mô tả tương tự - ADM706R_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LTC690 LINER-LTC690 Datasheet
141Kb / 16P
   Microprocessor Supervisory Circuits
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX690 MAXIM-MAX690 Datasheet
626Kb / 16P
   Microprocessor Supervisory Circuits
Rev 2; 4/95
MAX690A MAXIM-MAX690A Datasheet
98Kb / 12P
   Microprocessor Supervisory Circuits
Rev 3; 9/93
logo
Analog Devices
ADM690A AD-ADM690A Datasheet
327Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
ADM8690ADM8695 AD-ADM8690ADM8695 Datasheet
183Kb / 16P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
ADM8698 AD-ADM8698 Datasheet
95Kb / 4P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
ADM805LM AD-ADM805LM_15 Datasheet
334Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
ADM692A AD-ADM692A_15 Datasheet
334Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
ADM693 AD-ADM693_15 Datasheet
291Kb / 16P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. A
ADM706P AD-ADM706P_15 Datasheet
333Kb / 16P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. D
logo
Linear Technology
LTC691 LINER-LTC691_15 Datasheet
270Kb / 20P
   Microprocessor Supervisory Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com