công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM706 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM706
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM706 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADM706_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM706_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708
Rev. G | Page 11 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-001-BA
0.022 (0.56)
0.018 (0.46)
0.014 (0.36)
SEATING
PLANE
0.015
(0.38)
MIN
0.210
(5.33)
MAX
PIN 1
0.150 (3.81)
0.130 (3.30)
0.115 (2.92)
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.045 (1.14)
8
1
4
5
0.280 (7.11)
0.250 (6.35)
0.240 (6.10)
0.100 (2.54)
BSC
0.400 (10.16)
0.365 (9.27)
0.355 (9.02)
0.060 (1.52)
MAX
0.430 (10.92)
MAX
0.014 (0.36)
0.010 (0.25)
0.008 (0.20)
0.325 (8.26)
0.310 (7.87)
0.300 (7.62)
0.195 (4.95)
0.130 (3.30)
0.115 (2.92)
0.015 (0.38)
GAUGE
PLANE
0.005 (0.13)
MIN
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
CORNER LEADS MAY BE CONFIGURED AS WHOLE OR HALF LEADS.
Figure 22. 8-Lead Plastic Dual-in-Line Package [PDIP]
Narrow Body
(N-8)
Dimensions shown in inches and (millimeters)
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
0.80
0.60
0.40
4
8
1
5
PIN 1
0.65 BSC
SEATING
PLANE
0.38
0.22
1.10 MAX
3.20
3.00
2.80
COPLANARITY
0.10
0.23
0.08
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
0.15
0.00
0.95
0.85
0.75
0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
0.50 (0.0196)
0.25 (0.0099)
× 45°
1.75 (0.0688)
1.35 (0.0532)
SEATING
PLANE
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0040)
4
1
85
5.00 (0.1968)
4.80 (0.1890)
4.00 (0.1574)
3.80 (0.1497)
1.27 (0.0500)
BSC
6.20 (0.2440)
5.80 (0.2284)
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
COPLANARITY
0.10
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AA
Figure 23. 8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC_N]
(R-8)
Dimensions shown in millimeters and (inches)
Figure 24. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters


Số phần tương tự - ADM706_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM706AN AD-ADM706AN Datasheet
143Kb / 8P
   Low Cost uP Supervisory Circuits
REV. B
ADM706AN AD-ADM706AN Datasheet
338Kb / 12P
   Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706ANZ AD-ADM706ANZ Datasheet
410Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. H
ADM706AR AD-ADM706AR Datasheet
143Kb / 8P
   Low Cost uP Supervisory Circuits
REV. B
ADM706AR AD-ADM706AR Datasheet
410Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. H
More results

Mô tả tương tự - ADM706_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM707ARZ AD-ADM707ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM708ARZ AD-ADM708ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706ARZ-REEL7 AD-ADM706ARZ-REEL7 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705ARZ AD-ADM705ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705 AD-ADM705_V01 Datasheet
410Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. H
ADM706AR-REEL AD-ADM706AR-REEL Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM708 AD-ADM708_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM706ARZ AD-ADM706ARZ Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM707 AD-ADM707_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
ADM705 AD-ADM705_15 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com