công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3247 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3247
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3247 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG3247_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG3247_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
REV. 0
–8–
ADG3247
VCC
VIN
VOUT
CL
RL
RL
SW1
GND
2
VCC
RT
D.U.T.
PULSE
GENERATOR
NOTES
PULSE GENERATOR FOR ALL PULSES:
t
R
2.5ns,
tF
2.5ns,
FREQUENCY
10MHz.
CL INCLUDES BOARD, STRAY, AND LOAD CAPACITANCES.
RT IS THE TERMINATION RESISTOR, SHOULD BE EQUAL TO ZOUT
OF THE PULSE GENERATOR.
Figure 1. Load Circuit
SWITCH INPUT
0V
t
PHL
OUTPUT
VT
VIH
VH
VT
VL
t
PLH
Figure 2. Propagation Delay
Test Conditions
Symbol
VCC = 3.3 V
± 0.3 V (SEL = VCC) VCC = 2.5 V ± 0.2 V (SEL = VCC) VCC = 3.3 V ± 0.3 V (SEL = 0 V) Unit
RL
500
500
500
W
VD
300
150
150
mV
CL
50
30
30
pF
VT
1.5
0.9
0.9
V
ENABLE
DISABLE
CONTROL INPUT
BEx
VIN = 0V
VIN = VCC
VOUT
SW1 @ 2VCC
VOUT
SW1 @ GND
tPLZ
tPZH
tPHZ
tPZL
VT
0V
VCC
VT
VH
VH –V
VL
VL + V
VCC
0V
VT
VINH
0V
Figure 3. Enable and Disable Times
Table III. Switch Position
TEST
S1
tPLZ, tPZL
2
VCC
tPHZ, tPZH
GND
TIMING MEASUREMENT INFORMATION
For the following load circuit and waveforms, the notation that is used is VIN and VOUT where
VV and V
V or V
V and V
V
IN
A
OUT
B
IN
B
OUT
A
==
==


Số phần tương tự - ADG3247_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3247BCP AD-ADG3247BCP Datasheet
204Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrD
ADG3247BCP AD-ADG3247BCP Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BCP-REEL7 AD-ADG3247BCP-REEL7 Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BRU AD-ADG3247BRU Datasheet
204Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrD
ADG3247BRU AD-ADG3247BRU Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG3247_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3247 AD-ADG3247 Datasheet
204Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrD
ADG3247BRUZ AD-ADG3247BRUZ Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245BRU AD-ADG3245BRU Datasheet
324Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. B
ADG3246 AD-ADG3246_15 Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245 AD-ADG3245 Datasheet
333Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrE
ADG3246 AD-ADG3246 Datasheet
353Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrC
ADG3246BCPZ AD-ADG3246BCPZ Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246 AD-ADG3246_V01 Datasheet
651Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3245 AD-ADG3245_V01 Datasheet
320Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. C
ADG3242 AD-ADG3242_15 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com