công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3246 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3246
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3246 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADG3246_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3246_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
REV. 0
Typical Performance Characteristics–ADG3246
–5–
VA/VB – V
0
0
0.5
TA = 25 C
SEL = V
CC
5
10
15
20
25
30
35
40
1.5
2.5
3.5
VCC = 3V
VCC = 3.3V
VCC = 3.6V
3.0
2.0
1.0
TPC 1. On Resistance vs.
Input Voltage
VA/VB – V
0
0
0.5
5
10
15
20
1.5
2.0
1.0
25 C
85 C
40 C
= 3.3V
SEL = V
CC
VCC
TPC 4. On Resistance vs. Input
Voltage for Different Temperatures
VCC – V
0
0
0.5
0.5
1.5
2.5
1.5
2.5
VCC = 2.7V
VCC = 2.5V
VCC = 2.3V
TA = 25 C
SEL = V
CC
IO = –5 A
2.0
1.0
1.0
2.0
3.0
TPC 7. Pass Voltage vs. VCC
VA/VB – V
0
0
0.5
5
10
15
20
25
30
35
40
1.5
2.5
VCC = 2.3V
VCC = 2.5V
VCC = 2.7V
TA = 25 C
SEL = V
CC
3.0
2.0
1.0
TPC 2. On Resistance vs.
Input Voltage
VA/VB – V
0
0
0.5
5
10
15
85 C
25 C
1.0
40 C
= 2.5V
SEL = V
CC
VCC
1.2
TPC 5. On Resistance vs. Input
Voltage for Different Temperatures
VCC – V
0
0
0.5
0.5
1.5
2.5
1.5
2.5
VCC = 3.6V
VCC = 3.3V
VCC = 3V
3.5
TA = 25 C
SEL = 0V
IO = –5 A
2.0
1.0
1.0
2.0
3.0
TPC 8. Pass Voltage vs. VCC
VA/VB – V
0
0
0.5
5
10
15
20
25
30
35
40
1.5
2.5
VCC = 3V
VCC = 3.3V
VCC = 3.6V
3.5
TA = 25 C
SEL = 0V
1.0
2.0
3.0
TPC 3. On Resistance vs.
Input Voltage
VCC – V
0
0
0.5
0.5
1.5
2.5
1.5
2.5
3.5
VCC = 3.6V
VCC = 3.3V
VCC = 3V
3.0
2.0
1.0
1.0
2.0
3.0
TA = 25 C
SEL = V
CC
IO = –5 A
TPC 6. Pass Voltage vs. VCC
ENABLE FREQUENCY – MHz
0
02
4
200
68
10
TA = 25 C
12
VCC = 3.3V, SEL = 0V
14 16
18 20
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
VCC = SEL = 3.3V
VCC = SEL = 2.5V
TPC 9. ICC vs. Enable Frequency


Số phần tương tự - ADG3246_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3246BCP AD-ADG3246BCP Datasheet
353Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrC
ADG3246BCP AD-ADG3246BCP Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246BCP-REEL7 AD-ADG3246BCP-REEL7 Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246BCPZ AD-ADG3246BCPZ Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246BCPZ AD-ADG3246BCPZ Datasheet
651Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
More results

Mô tả tương tự - ADG3246_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3246 AD-ADG3246 Datasheet
353Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrC
ADG3246BCPZ AD-ADG3246BCPZ Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246 AD-ADG3246_V01 Datasheet
651Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3245BRU AD-ADG3245BRU Datasheet
324Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. B
ADG3245 AD-ADG3245 Datasheet
333Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrE
ADG3247 AD-ADG3247_15 Datasheet
390Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247 AD-ADG3247 Datasheet
204Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrD
ADG3247BRUZ AD-ADG3247BRUZ Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245 AD-ADG3245_V01 Datasheet
320Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. C
ADG3242 AD-ADG3242_15 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com