công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3242 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3242
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3242 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG3242_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG3242_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADG3242
Rev. A | Page 9 of 16
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
0.5
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
DATA RATE (Gbps)
VCC = SEL = 3.3V
VIN = 1.5V p-p
20dB ATTENUATION
% EYE WIDTH = ((CLOCK PERIOD –
JITTER p-p)/CLOCK PERIOD) × 100%
Figure 22. Eye Width vs. Data Rate; PRBS 31
50mV/DIV
200ps/DIV
VCC = 3.3V
SEL = 3.3V
VIN = 1.5V p-p
20dB
ATTENUATION
TA = 25°C
Figure 23. Eye Pattern; 1.5 Gbps, VCC = 3.3 V; PRBS 31
20mV/DIV
200ps/DIV
VCC = 2.5V
SEL = 2.5V
VIN = 1.5V p-p
20dB
ATTENUATION
TA = 25°C
Figure 24. Eye Pattern; 1.244 Gbps, VCC = 2.5 V; PRBS 31


Số phần tương tự - ADG3242_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3242BCZ-SF3 AD-ADG3242BCZ-SF3 Datasheet
399Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
ADG3242BCZ-SF3 AD-ADG3242BCZ-SF3 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
Rev. A
ADG3242BRJ-R2 AD-ADG3242BRJ-R2 Datasheet
247Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch
REV. 0
ADG3242BRJ-R2 AD-ADG3242BRJ-R2 Datasheet
399Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
ADG3242BRJ-R2 AD-ADG3242BRJ-R2 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - ADG3242_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3242 AD-ADG3242 Datasheet
247Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch
REV. 0
ADG3242 AD-ADG3242_06 Datasheet
399Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
ADG3242 AD-ADG3242_V01 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
Rev. A
ADG3243 AD-ADG3243 Datasheet
187Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch
REV. 0
ADG3243 AD-ADG3243_15 Datasheet
216Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch
REV. 0
ADG3241 AD-ADG3241 Datasheet
213Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 1-Bit, 2-Port Level Translator Bus Switch in SOT-66
REV. A
ADG3241 AD-ADG3241_V01 Datasheet
313Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 1-Bit, 2-Port Level Translator Bus Switch in SOT-66
Rev. B
ADG3241 AD-ADG3241_15 Datasheet
313Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 1-Bit, 2-Port Level Translator Bus Switch in SOT-66
REV. B
ADG3246 AD-ADG3246_15 Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245BRU AD-ADG3245BRU Datasheet
324Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com