công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3123 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3123
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3123 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG3123_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG3123_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADG3123
Data Sheet
Rev. B | Page 8 of 12
–6.4
–7.0
0
15
LOAD CURRENT (mA)
–6.6
–6.8
5
10
TA = 25°C
VDDA = VDDB = 27V
VSS = –7V
1 CHANNEL
VAX = 0V
Figure 16. Output Voltage (VOL) vs. Load Current
27.0
26.6
–15
0
LOAD CURRENT (mA)
26.9
26.8
26.7
–10
–5
TA = 25°C
VDDA = VDDB = 27V
VSS = –7V
1 CHANNEL
VAX = 5.5V
Figure 17. Output Voltage (VOH) vs. Load Current


Số phần tương tự - ADG3123_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3123BRUZ AD-ADG3123BRUZ Datasheet
276Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
REV. A
ADG3123BRUZ AD-ADG3123BRUZ Datasheet
232Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
Rev. B
ADG3123BRUZ-REEL AD-ADG3123BRUZ-REEL Datasheet
276Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
REV. A
ADG3123BRUZ-REEL7 AD-ADG3123BRUZ-REEL7 Datasheet
276Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
REV. A
ADG3123BRUZ-REEL7 AD-ADG3123BRUZ-REEL7 Datasheet
232Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
Rev. B
More results

Mô tả tương tự - ADG3123_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3123 AD-ADG3123_V01 Datasheet
232Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
Rev. B
ADG3123 AD-ADG3123 Datasheet
276Kb / 12P
   8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator
REV. A
logo
Supertex, Inc
HT01 SUTEX-HT01 Datasheet
93Kb / 4P
   8 - Channel Logic To High-Voltage Level Translator
logo
Analog Devices
ADG3300BRUZ AD-ADG3300BRUZ Datasheet
616Kb / 20P
   Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator
REV. 0
ADG3300 AD-ADG3300 Datasheet
615Kb / 20P
   Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator
REV. 0
logo
Texas Instruments
LSF0108-Q1 TI1-LSF0108-Q1 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   Automotive 8-Channel Multi-Voltage Level Translator
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14611 MAXIM-MAX14611 Datasheet
2Mb / 15P
   Quad Bidirectional Low-Voltage Logic-Level Translator
Rev 0; 4/12
MAX14595 MAXIM-MAX14595 Datasheet
1Mb / 11P
   Low-Power Dual-Channel Logic-Level Translator
Rev 0; 12/11
logo
Analog Devices
ADG3304 AD-ADG3304_13 Datasheet
618Kb / 20P
   Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel, Bidirectional Logic Level Translator
Rev. D
ADG3304 AD-ADG3304_V01 Datasheet
637Kb / 21P
   Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel, Bidirectional Logic Level Translator
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com