công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1413 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1413
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS, Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1413 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG1413_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1413_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADG1411/ADG1412/ADG1413
Rev. B | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–16.5
–12.5
–8.5
–4.5
–0.5
3.5
7.5
15.5
VS OR VD (V)
11.5
VDD = +16.5V,
VSS = –16.5V
TA = 25°C
IS = –10mA
VDD = +15V,
VSS = –15V
VDD = +13.5V,
VSS = –13.5V
VDD = +12V,
VSS = –12V
VDD = +10V,
VSS = –10V
Figure 4. On Resistance vs. VD or VS,
Dual Supply
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–7
–6
–5
–3
–1
–4
–2
0
1
6
VS OR VD (V)
3
4
7
5
2
TA = 25°C
IS = –10mA
VDD = +7V,
VSS = –7V
VDD = +5.5V,
VSS = –5.5V
VDD = +5V,
VSS = –5V
VDD = +4.5V,
VSS = –4.5V
Figure 5. On Resistance vs. VD or VS,
Dual Supply
7
6
5
4
3
2
1
0
0
14
12
10
8
6
4
2
VS OR VD (V)
TA = 25°C
IS = –10mA
VDD = 15V,
VSS = 0V
VDD = 13.2V,
VSS = 0V
VDD = 12V,
VSS = 0V
VDD = 10.8V,
VSS = 0V
VDD = 8V,
VSS = 0V
VDD = 5V,
VSS = 0V
Figure 6. On Resistance vs. VD or VS,
Single Supply
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–15
15
10
5
0
–5
–10
VS OR VD (V)
VDD = +15V
VSS = –15V
IS = –10mA
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
Figure 7. On Resistance vs. VD or VS for Different Temperatures,
±15 V Dual Supply
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
VS OR VD (V)
VDD = +5V
VSS = –5V
IS = –10mA
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
Figure 8. On Resistance vs. VD or VS for Different Temperatures,
±5 V Dual Supply
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
12
10
8
6
4
2
VS OR VD (V)
VDD = 12V
VSS = 0V
IS = –10mA
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
Figure 9. On Resistance vs. VD or VS for Different Temperatures,
+12 V Single Supply


Số phần tương tự - ADG1413_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1413YCPZ-500RL7 AD-ADG1413YCPZ-500RL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1413YCPZ-REEL7 AD-ADG1413YCPZ-REEL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1413YRUZ AD-ADG1413YRUZ Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1413YRUZ-REEL AD-ADG1413YRUZ-REEL Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1413YRUZ-REEL7 AD-ADG1413YRUZ-REEL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
More results

Mô tả tương tự - ADG1413_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX311 MAXIM-MAX311 Datasheet
305Kb / 8P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
logo
List of Unclassifed Man...
MP7510DI ETC-MP7510DI Datasheet
230Kb / 3P
   CMOS QUAD SPST ANALOG SWITCHES
logo
Vishay Siliconix
DG441 VISHAY-DG441_11 Datasheet
229Kb / 14P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
Rev. J, 30-May-11
DG444 VISHAY-DG444_11 Datasheet
172Kb / 12P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
Rev. G, 23-May-11
logo
Maxim Integrated Produc...
DG202 MAXIM-DG202_06 Datasheet
1Mb / 12P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
Rev 3; 6/06
logo
Vishay Siliconix
DG444 VISHAY-DG444 Datasheet
115Kb / 9P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
Rev. F, 06-Sep-99
DG441 VISHAY-DG441 Datasheet
150Kb / 9P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
Rev. I, 25-Jun-07
logo
Intersil Corporation
DG201A INTERSIL-DG201A Datasheet
71Kb / 7P
   Quad SPST, CMOS Analog Switches
June 1999
logo
Vishay Siliconix
DG441 VISHAY-DG441_V01 Datasheet
218Kb / 12P
   Quad SPST CMOS Analog Switches
08-Feb-17
logo
Maxim Integrated Produc...
DG201202 MAXIM-DG201202 Datasheet
27Kb / 4P
   QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCHES
19-0041Rev. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com