công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1411 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1411
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1411 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1411_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG1411_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
ADG1411/ADG1412/ADG1413
Rev. B | Page 11 of 16
1
0.1
0.01
0.001
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = 25°C
VS = 10V p-p
VS = 5V p-p
VS = 2.5V p-p
Figure 22. THD + N vs. Frequency,
±5 V Dual Supply


Số phần tương tự - ADG1411_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1411YCPZ-500RL7 AD-ADG1411YCPZ-500RL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YCPZ-REEL7 AD-ADG1411YCPZ-REEL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YRUZ AD-ADG1411YRUZ Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YRUZ-REEL AD-ADG1411YRUZ-REEL Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YRUZ-REEL7 AD-ADG1411YRUZ-REEL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
More results

Mô tả tương tự - ADG1411_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1412 AD-ADG1412_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, CMOS, Quad SPST Switches
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG1411E VISHAY-DG1411E_V01 Datasheet
351Kb / 14P
   1.5 ??On Resistance, 짹 15 V / 12 V / 짹 5 V, Quad SPST Switches
08-Feb-17
DG9424E VISHAY-DG9424E Datasheet
262Kb / 13P
   On Resistance, 5 V, 12 V, and 3 V Quad SPST Switches
Rev. A, 29-Feb-16
logo
Analog Devices
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1311 AD-ADG1311_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1313 AD-ADG1313_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1312 AD-ADG1312_15 Datasheet
279Kb / 12P
   15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. A
ADG1311 AD-ADG1311 Datasheet
309Kb / 12P
   -15 V/12 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com