công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1409 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1409
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 RON, 4/8 Channel 15 V/12 V/5 V CMOS Multiplexers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1409 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADG1409_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1409_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
ADG1408/ADG1409
Rev. B | Page 6 of 20
Parameter
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C1
Unit
Test Conditions/Comments
POWER REQUIREMENTS
VDD = 13.2 V
IDD
0.002
μA typ
Digital inputs = 0 V or VDD
1
μA max
220
μA typ
Digital inputs = 5 V
380
μA max
VDD
5/16.5
V min/max
VSS = 0 V, GND = 0 V
1 Temperature range for Y version: −40°C to +125°C.
2 Guaranteed by design, not subject to production test.


Số phần tương tự - ADG1409_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1409YCPZ-REEL7 AD-ADG1409YCPZ-REEL7 Datasheet
459Kb / 20P
   4.7 OHM maximum on resistance
REV. B
ADG1409YRUZ AD-ADG1409YRUZ Datasheet
459Kb / 20P
   4.7 OHM maximum on resistance
REV. B
ADG1409YRUZ-REEL AD-ADG1409YRUZ-REEL Datasheet
459Kb / 20P
   4.7 OHM maximum on resistance
REV. B
ADG1409YRUZ-REEL7 AD-ADG1409YRUZ-REEL7 Datasheet
459Kb / 20P
   4.7 OHM maximum on resistance
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG1409_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1308 AD-ADG1308 Datasheet
411Kb / 16P
   4- and 8-Channel -15 V/12 V Multiplexers
REV. 0
ADG1308 AD-ADG1308_15 Datasheet
361Kb / 16P
   4 and 8 Channel 15 V/12 V Multiplexers
REV. A
ADG1608 AD-ADG1608 Datasheet
526Kb / 20P
   4.5 廓 RON, 4-/8-Channel 짹5 V,12 V, 5 V, and 3.3 V Multiplexers
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG1408 VISHAY-DG1408 Datasheet
254Kb / 14P
   3.2 Ω, 8-Channel / Dual 4-Channel, ± 15 V, 12 V, ± 5 V Precision Multiplexers
Rev. B, 22-Sep-14
logo
Analog Devices
ADG1208 AD-ADG1208 Datasheet
445Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel -15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. 0
ADG1209YRZ AD-ADG1209YRZ Datasheet
433Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel 15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG1408 VISHAY-DG1408_V01 Datasheet
263Kb / 14P
   3.2 廓, 8-Channel / Dual 4-Channel, 짹 15 V, 12 V, 짹 5 V Precision Multiplexers
01-Jan-2022
logo
Analog Devices
ADG658 AD-ADG658_09 Datasheet
452Kb / 20P
   3 V/5 V/짹5 V CMOS 4- and 8-Channel Analog Multiplexers
REV. B
ADG658 AD-ADG658 Datasheet
395Kb / 20P
   3 V/5 V/짹5 V CMOS 4- and 8-Channel Analog Multiplexers
Rev. A
ADG1309 AD-ADG1309_15 Datasheet
361Kb / 16P
   4 and 8Channel 15 V/12 V Multiplexers
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com