công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1213 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1213
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance, Low Charge Injection
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1213 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADG1213_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1213_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
ADG1211/ADG1212/ADG1213
Data Sheet
Rev. B | Page 4 of 16
Y Version1
Parameter
25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
Unit
Test Conditions/Comments
POWER REQUIREMENTS
VDD = +16.5 V, VSS = −16.5 V
IDD
0.001
µA typ
Digital inputs = 0 V or VDD
1.0
µA max
IDD
220
µA typ
Digital inputs = 5 V
380
µA max
ISS
0.001
µA typ
Digital inputs = 0 V or VDD
1.0
µA max
ISS
0.001
µA typ
Digital inputs = 5 V
1.0
µA max
VDD/VSS
±4.5/±16.5
V min/max
1
Temperature range for Y version is
−40°C to +125°C.
2
Guaranteed by design, not subject to production test.


Số phần tương tự - ADG1213_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1213YCP AD-ADG1213YCP Datasheet
271Kb / 16P
   1 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Quad SPST Switches
Rev. PrE
ADG1213YCPZ-500RL7 AD-ADG1213YCPZ-500RL7 Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1213YCPZ-REEL7 AD-ADG1213YCPZ-REEL7 Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1213YRU AD-ADG1213YRU Datasheet
271Kb / 16P
   1 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Quad SPST Switches
Rev. PrE
ADG1213YRUZ AD-ADG1213YRUZ Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG1213_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1212-EP AD-ADG1212-EP Datasheet
276Kb / 12P
   Low Capacitance, Low Charge Injection
REV. 0
ADG1212 AD-ADG1212_15 Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection
REV. B
ADG1211 AD-ADG1211_15 Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection
REV. B
ADG1236 AD-ADG1236_15 Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection
REV. 0
ADG1204 AD-ADG1204_15 Datasheet
398Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection
REV. B
logo
Texas Instruments
MUX508 TI1-MUX508 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Low-Capacitance, Low-Charge-Injection, Precision, Analog Multiplexers
MUX508 TI1-MUX508_16 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Low-Capacitance, Low-Charge-Injection, Precision, Analog Multiplexers
logo
Vishay Siliconix
DG4051E VISHAY-DG4051E Datasheet
399Kb / 20P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 4- / 8-Channel, Triple SPDT, Analog Multiplexers
Rev. A, 11-Apr-16
logo
Analog Devices
ADG1213YRUZ AD-ADG1213YRUZ Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1236YRUZ AD-ADG1236YRUZ Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS?? Dual SPDT Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com